công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

J107 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện J107
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Switch
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

J107 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor

  J107 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor J107 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor J107 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor J107 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor J107 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor J107 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor J107 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor J107 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor J107 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 12 page
background image
5
Typical Characteristics (continued)
Capacitance vs Voltage
-20
-15
-10
-5
0
1
5
10
20
V
- GATE-SOURCE VOLTAGE (V)
GS
f=0.1-1.0MHz
C
( V
= 5 V )
EI ,5
C
( V
= 0 V )
HI
,5
Parameter Interactions
0.1
0.2 0.3
0.5
1
2
3
5
10
1
2
5
10
20
50
100
200
10
20
50
100
200
500
1,000
2,000
V
- GATE CUT OFF VOLTAGE (V)
r
@ VDS=100MV, VGS = 0
DS
V
@ VDS = 5.0V, ID =3nA
GS(OFF)
DS
r
I
DSS
GS
Normalized Drain Resistance
vs Bias Voltage
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0.5
1
5
10
20
V
/ V
-- NORMALIZED GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
GS
GS(OFF)
V
@5V, 10uA
GS(OFF)
r
=
DSb
rDS
---------------
V
1 - ----------
V
GS
GS(OFF)
Output Conductance vs
Drain Current
0.1
0.2 0.3
0.5
1
2
3
5
10
1
5
10
20
I - DRAIN CURRENT (mA)
V
GS(OFF)
-2.0V
-4.0V
-1.0V
V DG = 5.0V
20V
10V
5.0V
5.0V
10V
10V
15V
15V
15V
20V
20V
T
= +25
C
f = 1.0 K Hz
A
0
D
Transconductance vs
Drain Current
0.1
0.2 0.3
0.5
1
2
3
5
10
1
5
10
20
I - DRAIN CURRENT (mA)
T
= +125 C
V DG = 10.0V
T
= +25
C
f = 1.0 k Hz
D
T
= +25
C
A
T
= - 55 C
A
A
A
0
0
V
= - 1.0V
GS(OFF)
V
= - 5.0V
GS(OFF)
V
= - 3.0V
GS(OFF)
0
0
N-Channel Switch
(continued)
On Resistance vs
Drain Current
1
2
3
5
10
20
30
50
100
1
5
10
20
I - DRAIN CURRENT (mA)
D
V
= 0
GS
V
= - 3.0V
GS(OFF)
+125 C
V
= - 5.0V
GS(OFF)
+25 C
+125 C
+25 C
- 55 C
0
0
0
0
0


Số phần tương tự - J107

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
J107 VISHAY-J107 Datasheet
39Kb / 5P
   N-Channel JFETs
Rev. D, 04-Jun-01
logo
Fairchild Semiconductor
J107 FAIRCHILD-J107 Datasheet
61Kb / 4P
   N-Channel Switch
logo
Intersil Corporation
J107 INTERSIL-J107 Datasheet
4Mb / 122P
   P-CHANNEL JFET
logo
Vishay Siliconix
J107-E3 VISHAY-J107-E3 Datasheet
64Kb / 6P
   N-Channel JFETs
Rev. D, 04-Jun-01
logo
CIT Relay & Switch
J107E3 CIT-J107E3 Datasheet
96Kb / 3P
   Small size and light weight
More results

Mô tả tương tự - J107

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
PN4091 FAIRCHILD-PN4091 Datasheet
55Kb / 3P
   N-Channel Switch
PN4391 FAIRCHILD-PN4391 Datasheet
474Kb / 10P
   N-Channel Switch
PN5432 FAIRCHILD-PN5432 Datasheet
300Kb / 7P
   N-Channel Switch
U1898 FAIRCHILD-U1898 Datasheet
26Kb / 3P
   N-Channel Switch
MMBFJ110 FAIRCHILD-MMBFJ110_11 Datasheet
183Kb / 5P
   N-Channel Switch
J109D27Z FAIRCHILD-J109D27Z Datasheet
135Kb / 7P
   N-Channel Switch
logo
ON Semiconductor
J109 ONSEMI-J109 Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel Switch
October-2017, Rev. 3
logo
Fairchild Semiconductor
MMBF5434 FAIRCHILD-MMBF5434 Datasheet
73Kb / 4P
   N-Channel Switch
MMBFJ108 FAIRCHILD-MMBFJ108 Datasheet
169Kb / 7P
   N-Channel Switch
PF5103 FAIRCHILD-PF5103 Datasheet
151Kb / 6P
   N-Channel Switch
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com