công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HCPL4503SM bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện HCPL4503SM
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Speed Transistor Optocouplers
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

HCPL4503SM bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button HCPL4503SM Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor HCPL4503SM Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor HCPL4503SM Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor HCPL4503SM Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor HCPL4503SM Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor HCPL4503SM Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor HCPL4503SM Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor HCPL4503SM Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor HCPL4503SM Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
8
www.fairchildsemi.com
HCPL4503M Rev. 1.0.2
Ordering Information
Marking Information
Option
Example Part Number
Description
HCPL4503M
Standard Through Hole
S
HCPL4503SM
Surface Mount Lead Bend
SD
HCPL4503SDM
Surface Mount; Tape and Reel
T
HCPL4503TM
0.4" Lead Spacing
V
HCPL4503VM
VDE0884
TV
HCPL4503TVM
VDE0884; 0.4” Lead Spacing
SV
HCPL4503SVM
VDE0884; Surface Mount
SDV
HCPL4503SDVM
VDE0884; Surface Mount; Tape and Reel
1
2
6
4
3
5
Definitions
1Fairchild logo
2Device number
3
VDE mark (Note: Only appears on parts ordered with VDE
option – See order entry table)
4Two digit year code, e.g., ‘03’
5Two digit work week ranging from ‘01’ to ‘53’
6
Assembly package code
4503
TB
YY
XX
V


Số phần tương tự - HCPL4503SM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
HCPL4503SM FAIRCHILD-HCPL4503SM Datasheet
574Kb / 12P
   HIGH SPEED TRANSISTOR OPTOCOUPLERS
HCPL4503SM FAIRCHILD-HCPL4503SM Datasheet
292Kb / 10P
   High Speed Transistor Optocouplers
More results

Mô tả tương tự - HCPL4503SM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
6N135 FAIRCHILD-6N135_06 Datasheet
592Kb / 12P
   High Speed Transistor Optocouplers
HCPL4502SD FAIRCHILD-HCPL4502SD Datasheet
325Kb / 12P
   High Speed Transistor Optocouplers
logo
List of Unclassifed Man...
MCL2503 ETC1-MCL2503 Datasheet
898Kb / 8P
   HIGH-SPEED TRANSISTOR OPTOCOUPLERS
logo
Fairchild Semiconductor
FOD050L FAIRCHILD-FOD050L Datasheet
689Kb / 13P
   HIGH SPEED TRANSISTOR OPTOCOUPLERS
HCPL4503M FAIRCHILD-HCPL4503M_08 Datasheet
292Kb / 10P
   High Speed Transistor Optocouplers
logo
QT Optoelectronics
6N135 QT-6N135 Datasheet
169Kb / 9P
   HIGH SPEED TRANSISTOR OPTOCOUPLERS
logo
Fairchild Semiconductor
HCPL0501R2V FAIRCHILD-HCPL0501R2V Datasheet
551Kb / 9P
   High Speed Transistor Optocouplers
HCPL2503 FAIRCHILD-HCPL2503 Datasheet
200Kb / 12P
   HIGH SPEED TRANSISTOR OPTOCOUPLERS
HCPL0452 FAIRCHILD-HCPL0452 Datasheet
545Kb / 9P
   High Speed Transistor Optocouplers
HCPL4503M FAIRCHILD-HCPL4503M Datasheet
574Kb / 12P
   HIGH SPEED TRANSISTOR OPTOCOUPLERS
6N135 FAIRCHILD-6N135 Datasheet
606Kb / 12P
   HIGH SPEED TRANSISTOR OPTOCOUPLERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com