công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DAC8822QBDBT bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Burr-Brown (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired Burr-Brown Corporation. Click here to check the latest version.
tên linh kiện DAC8822QBDBT
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit, Dual, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BURR-BROWN [Burr-Brown (TI)]
Trang chủ  http://www.burr-brown.com
Logo BURR-BROWN - Burr-Brown (TI)

DAC8822QBDBT bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Burr-Brown (TI)

Back Button DAC8822QBDBT Datasheet HTML 6Page - Burr-Brown (TI) DAC8822QBDBT Datasheet HTML 7Page - Burr-Brown (TI) DAC8822QBDBT Datasheet HTML 8Page - Burr-Brown (TI) DAC8822QBDBT Datasheet HTML 9Page - Burr-Brown (TI) DAC8822QBDBT Datasheet HTML 10Page - Burr-Brown (TI) DAC8822QBDBT Datasheet HTML 11Page - Burr-Brown (TI) DAC8822QBDBT Datasheet HTML 12Page - Burr-Brown (TI) DAC8822QBDBT Datasheet HTML 13Page - Burr-Brown (TI) DAC8822QBDBT Datasheet HTML 14Page - Burr-Brown (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 24 page
background image
www.ti.com
Time(0.2 s/div)
m
V
=+10V
REF
LDACPulse
Code:7FFFhto8000h
Time(0.2 s/div)
m
V
=+10V
REF
LDACPulse
Code:8000hto7FFFh
3
2
1
0
-1
-2
-3
-50
-30
-10
130
110
90
70
50
30
10
Temperature( C)
°
DACB
DACA
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-50
-30
-10
130
110
90
70
50
30
10
Temperature( C)
°
DACA
DACB
DAC8822
SBAS390A – DECEMBER 2006 – REVISED MARCH 2007
TYPICAL CHARACTERISTICS: V
DD = +5V (continued)
MIDSCALE DAC GLITCH
MIDSCALE DAC GLITCH
Figure 14.
Figure 15.
FULL-SCALE ERROR
BIPOLAR-ZERO ERROR
vs TEMPERATURE
vs TEMPERATURE
Figure 16.
Figure 17.
10
Submit Documentation Feedback


Số phần tương tự - DAC8822QBDBT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
DAC8822QBDBT BURR-BROWN-DAC8822QBDBT Datasheet
495Kb / 21P
   16-Bit, Dual, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8822QBDBTR BURR-BROWN-DAC8822QBDBTR Datasheet
495Kb / 21P
   16-Bit, Dual, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter
More results

Mô tả tương tự - DAC8822QBDBT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
DAC8822 BURR-BROWN-DAC8822 Datasheet
495Kb / 21P
   16-Bit, Dual, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter
logo
Texas Instruments
DAC8820 TI-DAC8820 Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   16-Bit, Parallel Input Multiplying Digital-to-Analog Converter
logo
Burr-Brown (TI)
DAC7822 BURR-BROWN-DAC7822 Datasheet
610Kb / 18P
   Dual, 12-Bit, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter
logo
Texas Instruments
DAC8805 TI1-DAC8805_14 Datasheet
797Kb / 25P
[Old version datasheet]   14-Bit, Dual, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter
logo
Burr-Brown (TI)
DAC8805 BURR-BROWN-DAC8805 Datasheet
526Kb / 25P
   14-Bit, Dual, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter
logo
Texas Instruments
DAC7822 TI1-DAC7822_14 Datasheet
1Mb / 24P
[Old version datasheet]   Dual, 12-Bit, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8812 TI-DAC8812 Datasheet
1Mb / 18P
[Old version datasheet]   Dual, Serial Input 16-Bit Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8812 TI1-DAC8812 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   Dual, Serial-Input 16-Bit Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8806 TI-DAC8806 Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   14-Bit, Parallel Input Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC7821 TI-DAC7821 Datasheet
1Mb / 18P
[Old version datasheet]   12-Bit, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com