công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DAC8822QBDBTR bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Burr-Brown (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired Burr-Brown Corporation. Click here to check the latest version.
tên linh kiện DAC8822QBDBTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit, Dual, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BURR-BROWN [Burr-Brown (TI)]
Trang chủ  http://www.burr-brown.com
Logo BURR-BROWN - Burr-Brown (TI)

DAC8822QBDBTR bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Burr-Brown (TI)

Back Button DAC8822QBDBTR Datasheet HTML 5Page - Burr-Brown (TI) DAC8822QBDBTR Datasheet HTML 6Page - Burr-Brown (TI) DAC8822QBDBTR Datasheet HTML 7Page - Burr-Brown (TI) DAC8822QBDBTR Datasheet HTML 8Page - Burr-Brown (TI) DAC8822QBDBTR Datasheet HTML 9Page - Burr-Brown (TI) DAC8822QBDBTR Datasheet HTML 10Page - Burr-Brown (TI) DAC8822QBDBTR Datasheet HTML 11Page - Burr-Brown (TI) DAC8822QBDBTR Datasheet HTML 12Page - Burr-Brown (TI) DAC8822QBDBTR Datasheet HTML 13Page - Burr-Brown (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 24 page
background image
www.ti.com
Channel B
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
0
8192 16384 24576 32768 40960 49152 57344 65535
Code
T =+25 C
°
A
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
0
8192 16384 24576 32768 40960 49152 57344 65535
Code
T =+25 C
°
A
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
0
8192 16384 24576 32768 40960 49152 57344 65535
Code
T
40
-
°
A =
C
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
0
8192 16384 24576 32768 40960 49152 57344 65535
Code
T = 40
-
°
A
C
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
0
8192 16384 24576 32768 40960 49152 57344 65535
Code
T =+125 C
°
A
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
0
8192 16384 24576 32768 40960 49152 57344 65535
Code
T
A =+125°C
DAC8822
SBAS390A – DECEMBER 2006 – REVISED MARCH 2007
TYPICAL CHARACTERISTICS: V
DD = +5V (continued)
DIFFERENTIAL LINEARITY ERROR
DIFFERENTIAL LINEARITY ERROR
vs DIGITAL INPUT CODE
vs DIGITAL INPUT CODE
Figure 8.
Figure 9.
DIFFERENTIAL LINEARITY ERROR
DIFFERENTIAL LINEARITY ERROR
vs DIGITAL INPUT CODE
vs DIGITAL INPUT CODE
Figure 10.
Figure 11.
DIFFERENTIAL LINEARITY ERROR
DIFFERENTIAL LINEARITY ERROR
vs DIGITAL INPUT CODE
vs DIGITAL INPUT CODE
Figure 12.
Figure 13.
9
Submit Documentation Feedback


Số phần tương tự - DAC8822QBDBTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
DAC8822QBDBTR BURR-BROWN-DAC8822QBDBTR Datasheet
495Kb / 21P
   16-Bit, Dual, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter
More results

Mô tả tương tự - DAC8822QBDBTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
DAC8822 BURR-BROWN-DAC8822 Datasheet
495Kb / 21P
   16-Bit, Dual, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter
logo
Texas Instruments
DAC8820 TI-DAC8820 Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   16-Bit, Parallel Input Multiplying Digital-to-Analog Converter
logo
Burr-Brown (TI)
DAC7822 BURR-BROWN-DAC7822 Datasheet
610Kb / 18P
   Dual, 12-Bit, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter
logo
Texas Instruments
DAC8805 TI1-DAC8805_14 Datasheet
797Kb / 25P
[Old version datasheet]   14-Bit, Dual, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter
logo
Burr-Brown (TI)
DAC8805 BURR-BROWN-DAC8805 Datasheet
526Kb / 25P
   14-Bit, Dual, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter
logo
Texas Instruments
DAC7822 TI1-DAC7822_14 Datasheet
1Mb / 24P
[Old version datasheet]   Dual, 12-Bit, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8812 TI-DAC8812 Datasheet
1Mb / 18P
[Old version datasheet]   Dual, Serial Input 16-Bit Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8812 TI1-DAC8812 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   Dual, Serial-Input 16-Bit Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8806 TI-DAC8806 Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   14-Bit, Parallel Input Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC7821 TI-DAC7821 Datasheet
1Mb / 18P
[Old version datasheet]   12-Bit, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com