công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQA11N90_F109 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQA11N90_F109
Giải thích chi tiết về linh kiện  900V N-Channel MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQA11N90_F109 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FQA11N90_F109 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQA11N90_F109 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQA11N90_F109 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQA11N90_F109 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQA11N90_F109 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQA11N90_F109 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQA11N90_F109 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQA11N90_F109 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQA11N90_F109 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
4
www.fairchildsemi.com
FQA11N90 Rev. A1
Typical Performance Characteristics (Continued)
Figure 7. Breakdown Voltage Variation
Figure 8. On-Resistance Variation
vs. Temperature
vs. Temperature
Figure 9. Maximum Safe Operating Area
Figure 10. Maximum Drain Current
vs. Case Temperature
Figure 11. Transient Thermal Response Curve
-100
-50
0
50
100
150
200
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Notes :
1. V
GS = 10 V
2. I
D = 5.7 A
T
J, Junction Temperature [
oC]
-100
-50
0
50
100
150
200
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
Notes :
1. V
GS = 0 V
2. I
D = 250 µ A
T
J, Junction Temperature [
oC]
25
50
75
100
125
150
0
2
4
6
8
10
12
T
C, Case Temperature [
]
10
0
10
1
10
2
10
3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
10 µs
DC
10 ms
1 ms
100 µs
Operation in This Area
is Limited by R
DS(on)
Notes :
1. T
C = 25
oC
2. T
J = 150
oC
3. Single Pulse
V
DS, Drain-Source Voltage [V]
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
-2
10
-1
No te s :
1 . Z
θ JC( t ) = 0. 42
/W M a x .
2 . D u ty F a c to r , D = t
1 /t 2
3 . T
JM - T C = P DM * Z θ JC(t )
s in g le puls e
D= 0 .5
0.02
0.2
0.05
0.1
0.01
t
1 , S q u a r e W a v e P u l s e D u r a ti o n [s e c ]
t1
PDM
t2


Số phần tương tự - FQA11N90_F109

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQA11N90-F109 FAIRCHILD-FQA11N90-F109 Datasheet
460Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 900 V, 11.4 A, 960 m廓
FQA11N90_F109 FAIRCHILD-FQA11N90_F109 Datasheet
828Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FQA11N90_F109

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQP2N90 FAIRCHILD-FQP2N90 Datasheet
744Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
FQPF5N90 FAIRCHILD-FQPF5N90 Datasheet
665Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
FQA7N90 FAIRCHILD-FQA7N90 Datasheet
674Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
FQB5N90 FAIRCHILD-FQB5N90 Datasheet
682Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
FQB6N90 FAIRCHILD-FQB6N90 Datasheet
596Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFS6N90 SEMIHOW-HFS6N90 Datasheet
996Kb / 7P
   900V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQB6N90TMAM002 FAIRCHILD-FQB6N90TMAM002 Datasheet
604Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
FQD2N90 FAIRCHILD-FQD2N90_09 Datasheet
847Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
FQA9N90C FAIRCHILD-FQA9N90C Datasheet
680Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
FQA11N90 FAIRCHILD-FQA11N90_07 Datasheet
828Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
logo
Shenzhen Meipusen Semic...
SLP9N90CZ MAPLESMI-SLP9N90CZ Datasheet
1Mb / 7P
   900V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com