công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQA8N80 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQA8N80
Giải thích chi tiết về linh kiện  800V N-Channel MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQA8N80 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor

  FQA8N80 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQA8N80 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQA8N80 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQA8N80 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQA8N80 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQA8N80 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQA8N80 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQA8N80 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQA8N80 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
3
www.fairchildsemi.com
FQA8N80 Rev. A1
Typical Performance Characteristics
Figure 1. On-Region Characteristics
Figure 2. Transfer Characteristics
Figure 3. On-Resistance Variation vs.
Figure 4. Body Diode Forward Voltage
Drain Current and Gate Voltage
Variation vs. Source Current
and Temperatue
Figure 5. Capacitance Characteristics
Figure 6. Gate Charge Characteristics
2
468
10
10
-1
10
0
10
1
150
oC
25
oC
-55
oC
Notes :
1. V
DS = 50V
2. 250µs PulseTest
V
GS, Gate-Source Voltage [V]
10
-1
10
0
10
1
10
-1
10
0
10
1
V
GS
Top :
15.0 V
10.0 V
8.0 V
7.0 V
6.5 V
6.0 V
Bottom: 5.5V
Notes :
1. 250µs PulseTest
2. T
C = 25℃
V
DS, Drain-Source Voltage [V]
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
10
-1
10
0
10
1
150℃
Notes :
1. V
GS = 0V
2. 250µs Pulse Test
25℃
V
SD, Source-Drain voltage [V]
0
5
10
15
20
25
30
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
V
GS = 20V
V
GS = 10V
Note: T
J = 25
I
D, Drain Current [A]
0
1020
3040
50
0
2
4
6
8
10
12
V
DS = 400V
V
DS = 160V
V
DS = 640V
Note : I
D = 8.4 A
Q
G, Total Gate Charge [nC]
10
-1
10
0
10
1
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
C
oss
C
iss = Cgs + Cgd (Cds = shorted)
C
oss = Cds + Cgd
C
rss = Cgd
Notes :
1. V
GS = 0 V
2. f =1 MHz
C
rss
C
iss
V
DS, Drain-Source Voltage [V]


Số phần tương tự - FQA8N80

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQA8N80 FAIRCHILD-FQA8N80 Datasheet
693Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQA8N80 ISC-FQA8N80 Datasheet
369Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FQA8N80C FAIRCHILD-FQA8N80C Datasheet
602Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQA8N80C FAIRCHILD-FQA8N80C Datasheet
791Kb / 9P
   800V N-Channel MOSFET
FQA8N80C FAIRCHILD-FQA8N80C Datasheet
792Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FQA8N80

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQB3N80 FAIRCHILD-FQB3N80 Datasheet
661Kb / 9P
   800V N-Channel MOSFET
FQP2N80 FAIRCHILD-FQP2N80 Datasheet
649Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQPF4N80 FAIRCHILD-FQPF4N80 Datasheet
639Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQPF6N80 FAIRCHILD-FQPF6N80 Datasheet
665Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQA10N80 FAIRCHILD-FQA10N80_06 Datasheet
801Kb / 9P
   800V N-Channel MOSFET
FQA13N80 FAIRCHILD-FQA13N80 Datasheet
731Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQA6N80 FAIRCHILD-FQA6N80 Datasheet
677Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQP8N80C FAIRCHILD-FQP8N80C_09 Datasheet
1Mb / 12P
   800V N-Channel MOSFET
FQA10N80 FAIRCHILD-FQA10N80_07 Datasheet
803Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFH10N80 SEMIHOW-HFH10N80 Datasheet
1Mb / 7P
   800V N-Channel MOSFET
HFS3N80 SEMIHOW-HFS3N80 Datasheet
1Mb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com