công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FIN12AC bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FIN12AC
Giải thích chi tiết về linh kiện  uSerDes Low-Voltage 12-Bit Bi-Directional Serializer/Deserializer with Multiple Frequency Ranges
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FIN12AC bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button FIN12AC_06 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FIN12AC_06 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FIN12AC_06 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FIN12AC_06 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FIN12AC_06 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor FIN12AC_06 Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor FIN12AC_06 Datasheet HTML 12Page - Fairchild Semiconductor FIN12AC_06 Datasheet HTML 13Page - Fairchild Semiconductor FIN12AC_06 Datasheet HTML 14Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 24 page
background image
© 2006 Fairchild Semiconductor Corporation
www.fairchildsemi.com
FIN12AC Rev. 1.1.0
10
Figure 11. Unidirectional 8-bit RGB Interface (10MHz to 40MHz Operation)
Figure 12. Unidirectional 8-bit YUV Sensor with Master Clock on Base (10MHz to 40MHz Operation)
Note:
VDD1 does not have to equal VDD2.
CKREF
PIXEL_CLK
PWRDWN
PIXEL_CLK
VDDP
VDD1
VDD1
2.775
VDD2
VDDP
VDDA
VDDA
VDDS
VDDS
Baseband
Processor
FIN12AC
FIN12AC
LCD
Display
Module
STROBE
CKSO+
CKSO-
DIRO
DSO+/DSI-
DSO-/DSI+
CKSI-
CKSI+
CKSI+
CKSI-
DSO-/DSI+
DSO+/DSI-
CKSO-
CKSO+
CKP
CKREF
STROBE
CKP
DP[8:1]
DATA[7:0]
DATA[7:0]
HSYNC
HSYNC
VSYNC
VSYNC
DP[9]
DP[10]
DP[12:11]
DP[8:1]
DP[9]
DP[10]
DP[12:11]
DIRI
DIRI
S1
S2
S1
S2
DIRO
Note:
VDD1 does not have to equal VDD2.
CKREF
PIXEL_CLK
MASTER_CLK
MASTER_CLK
PWRDWN
PIXEL_CLK
VDDP
VDD1
VDD2
2.775
VDD2
VDDP
VDDA
VDDA
VDDS
VDDS
Baseband
Processor
Camera
Interface
FIN12AC
FIN12AC
CMOS
Image
Sensor
STROBE
YUV[7:0]
DATA[7:0]
HSYNC
HSYNC
VSYNC
VSYNC
CKSO+
CKSO-
DIRO
DSO+/DSI-
DSO-/DSI+
CKSI-
CKSI+
CKSI+
CKSI-
DSO-/DSI+
DSO+/DSI-
CKSO-
CKSO+
CKP
CKREF
STROBE
CKP
MODE0
MODE1
DP[8:1]
DP[9]
DP[10]
DP[12:11]
DP[8:1]
DP[9]
DP[10]
DP[12:11]
DIRI
DIRI
S1
S2
S1
S2
DIRO


Số phần tương tự - FIN12AC_06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FIN12AC FAIRCHILD-FIN12AC_08 Datasheet
642Kb / 21P
   Low-Voltage 12-Bit Bi-Directional Serializer/Deserializer with Multiple Frequency Ranges
More results

Mô tả tương tự - FIN12AC_06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FIN12AC FAIRCHILD-FIN12AC_08 Datasheet
642Kb / 21P
   Low-Voltage 12-Bit Bi-Directional Serializer/Deserializer with Multiple Frequency Ranges
FIN12AC FAIRCHILD-FIN12AC Datasheet
1Mb / 21P
   Low Voltage 12-Bit Bi-Directional Serializer/Deserializer with Multiple Frequency Ranges (Preliminary)
FIN24A FAIRCHILD-FIN24A Datasheet
1Mb / 20P
   Low Voltage 24-Bit Bi-Directional Serializer/Deserializer with Multiple Frequency Ranges (Preliminary)
FIN212AC FAIRCHILD-FIN212AC_08 Datasheet
762Kb / 23P
   12-Bit Serializer Deserializer with Multiple Frequency Ranges
FIN24C FAIRCHILD-FIN24C Datasheet
758Kb / 22P
   uSerDes Low Voltage 24-Bit Bi-Directional Serializer/Deserializer
FIN212AC FAIRCHILD-FIN212AC Datasheet
514Kb / 22P
   12-Bit Serializer Deserializer with Multiple Frequency Ranges
FIN224AC FAIRCHILD-FIN224AC Datasheet
539Kb / 23P
   USerDes 22-Bit Bi-Directional Serializer/Deserializer
FIN224AC_0611 FAIRCHILD-FIN224AC_0611 Datasheet
497Kb / 23P
   uSerDes 22-Bit Bi-Directional Serializer/Deserializer
FIN24C FAIRCHILD-FIN24C_06 Datasheet
449Kb / 25P
   uSerDes?줝ow-Voltage 24-Bit Bi-Directional Serializer/Deserializer
FIN24AC FAIRCHILD-FIN24AC_07 Datasheet
389Kb / 25P
   22-Bit Bi-Directional Serializer/Deserializer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com