công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDZ291P bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDZ291P
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel 1.5 V Specified PowerTrench짰 BGA MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDZ291P bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor

  FDZ291P Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDZ291P Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDZ291P Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDZ291P Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDZ291P Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDZ291P Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
FDZ291P Rev. C2 (W)
Typical Characteristics
0
2
4
6
8
10
0
0.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
-VDS, DRAIN-SOURCE VOLTAGE (V)
-3.0V
-3.5V
-2.5V
-2.0V
VGS = -4.5V
-1.5V
0.6
1
1.4
1.8
2.2
2.6
3
0
2
4
6
8
10
-ID, DRAIN CURRENT (A)
VGS = -1.5V
-3.5V
-3.0V
-4.5V
-2.5V
-2.0V
Figure 1. On-Region Characteristics.
Figure 2. On-Resistance Variation with
Drain Current and Gate Voltage.
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (
oC)
ID = -4.6A
VGS = -4.5V
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0
2
4
6
8
10
-VGS, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
ID = -2.3 A
TA = 125
oC
TA = 25
oC
Figure 3. On-Resistance Variation with
Temperature.
Figure 4. On-Resistance Variation with
Gate-to-Source Voltage.
0
2
4
6
8
10
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
-VGS, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
TA = 125
oC
25oC
-55oC
VDS = -5V
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
-VSD, BODY DIODE FORWARD VOLTAGE (V)
TA = 125
oC
25oC
-55oC
VGS = 0V
Figure 5. Transfer Characteristics.
Figure 6. Body Diode Forward Voltage Variation
with Source Current and Temperature.


Số phần tương tự - FDZ291P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDZ291P FAIRCHILD-FDZ291P Datasheet
170Kb / 6P
   P-Channel 1.5 V Specified PowerTrench BGA MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FDZ291P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDZ293P FAIRCHILD-FDZ293P_06 Datasheet
243Kb / 5P
   P-Channel 2.5 V Specified PowerTrench짰 BGA MOSFET
FDZ291P FAIRCHILD-FDZ291P Datasheet
170Kb / 6P
   P-Channel 1.5 V Specified PowerTrench BGA MOSFET
FDZ372NZ FAIRCHILD-FDZ372NZ Datasheet
297Kb / 7P
   N-Channel 1.5 V Specified PowerTrench짰 Thin WL-CSP MOSFET
FDZ293P FAIRCHILD-FDZ293P Datasheet
376Kb / 7P
   P-Channel 2.5 V Specified PowerTrench BGA MOSFET
FDZ299P FAIRCHILD-FDZ299P Datasheet
178Kb / 6P
   P-Channel 2.5 V Specified PowerTrench BGA MOSFET
FDY1002PZ FAIRCHILD-FDY1002PZ Datasheet
257Kb / 7P
   Dual P-Channel (-1.5 V) Specified PowerTrench MOSFET
FDMA291P FAIRCHILD-FDMA291P_08 Datasheet
902Kb / 6P
   Single P-Channel 1.8V Specified PowerTrench짰 MOSFET
FDS9933BZ FAIRCHILD-FDS9933BZ Datasheet
292Kb / 6P
   Dual P-Channel 2.5V Specified PowerTrench짰 MOSFET
FDZ391P FAIRCHILD-FDZ391P Datasheet
256Kb / 7P
   P-Channel 1.5 V PowerTrench짰 Thin WL-CSP MOSFET
FDZ371PZ FAIRCHILD-FDZ371PZ Datasheet
274Kb / 7P
   P-Channel 1.5 V Specified PowerTrench짰 Thin WL-CSP MOSFET -20 V, -3.7 A, 75 m廓
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com