công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDD6632 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDD6632
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Logic Level UltraFET짰 Trench Power MOSFET 30V, 9A, 70m?
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD6632 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FDD6632_04 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD6632_04 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD6632_04 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD6632_04 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD6632_04 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD6632_04 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD6632_04 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD6632_04 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FDD6632_04 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
©2004 Fairchild Semiconductor Corporation
FDD6632 Rev. B1
Figure 5. Transfer Characteristics
Figure 6. Saturation Characteristics
Figure 7. Drain to Source On Resistance vs Gate
Voltage and Drain Current
Figure 8. Normalized Drain to Source On
Resistance vs Junction Temperature
Figure 9. Normalized Gate Threshold Voltage vs
Junction Temperature
Figure 10. Normalized Drain to Source
Breakdown Voltage vs Junction Temperature
Typical Characteristics T
C = 25°C unless otherwise noted
0
5
10
15
20
123456
VGS, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
PULSE DURATION = 80
µs
DUTY CYCLE = 0.5% MAX
VDD = 15V
TJ = 175
oC
TJ = 25
oC
TJ = -55
oC
0
5
10
15
20
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
VGS = 5V
PULSE DURATION = 80
µs
DUTY CYCLE = 0.5% MAX
VGS = 3.5V
TC = 25
oC
VGS = 10V
VGS = 4.5V
50
75
100
125
150
246
8
10
ID = 6A
VGS, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
ID = 9A
PULSE DURATION = 80
µs
DUTY CYCLE = 0.5% MAX
0.5
1.0
1.5
2.0
-80
-40
0
40
80
120
160
200
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (
oC)
VGS = 10V, ID = 9A
PULSE DURATION = 80
µs
DUTY CYCLE = 0.5% MAX
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
-80
-40
0
40
80
120
160
200
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (
oC)
VGS = VDS, ID = 250µA
0.9
1.0
1.1
1.2
-80
-40
0
40
80
120
160
200
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (
oC)
ID = 250µA


Số phần tương tự - FDD6632_04

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDD6632 FAIRCHILD-FDD6632 Datasheet
241Kb / 11P
   N-Channel Logic Level UltraFET Trench Power MOSFET 30V, 9A, 90m?
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD6632 ISC-FDD6632 Datasheet
351Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - FDD6632_04

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDD6632 FAIRCHILD-FDD6632 Datasheet
241Kb / 11P
   N-Channel Logic Level UltraFET Trench Power MOSFET 30V, 9A, 90m?
logo
Intersil Corporation
ITF86174SQT INTERSIL-ITF86174SQT Datasheet
198Kb / 12P
   9A, 30V, 0.016 Ohm, P-Channel, Logic Level, Power MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDD16AN08_F085 FAIRCHILD-FDD16AN08_F085 Datasheet
2Mb / 11P
   N-Channel UltraFET짰 Trench MOSFET
logo
ON Semiconductor
HUF76629D3ST-F085 ONSEMI-HUF76629D3ST-F085 Datasheet
550Kb / 7P
   N-Channel Logic Level UltraFET짰 Power MOSFET 100V, 20A, 52m廓
August-2017, Rev. 3
logo
Fairchild Semiconductor
HUFA76413DK8T FAIRCHILD-HUFA76413DK8T_10 Datasheet
622Kb / 11P
   N-Channel Logic Level UltraFET짰 Power MOSFET 60V, 4.8A, 56m廓
HUFA76645S3ST FAIRCHILD-HUFA76645S3ST Datasheet
309Kb / 10P
   75A, 100V, 0.015 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET짰 Power MOSFET
FDD24AN06LA0 FAIRCHILD-FDD24AN06LA0 Datasheet
226Kb / 11P
   N CHANNEL LOGIC LEVEL POWER TRENCH MOSFET
HUF76419D3ST FAIRCHILD-HUF76419D3ST Datasheet
203Kb / 10P
   20A, 60V, 0.043 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET짰 Power MOSFET
HUF76429D3 FAIRCHILD-HUF76429D3_05 Datasheet
282Kb / 10P
   20A, 60V, 0.027 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET짰 Power MOSFET
HUF76633P3 FAIRCHILD-HUF76633P3_12 Datasheet
375Kb / 10P
   38A, 100V, 0.036 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET짰 Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com