công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

X1288S16-4.5A bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện X1288S16-4.5A
Giải thích chi tiết về linh kiện  2-Wire??RTC Real Time Clock/Calendar/CPU Supervisor with EEPROM
Download  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

X1288S16-4.5A bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Intersil Corporation

Back Button X1288S16-4.5A Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation X1288S16-4.5A Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation X1288S16-4.5A Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation X1288S16-4.5A Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation X1288S16-4.5A Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation X1288S16-4.5A Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation X1288S16-4.5A Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation X1288S16-4.5A Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation X1288S16-4.5A Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 27 page
background image
6
FN8102.3
April 14, 2006
AC Specifications (TA = -40°C to +85°C, VCC = +2.7V to +5.5V, unless otherwise specified.)
Notes: (1) This parameter is not 100% tested.
(2) Cb = total capacitance of one bus line in pF.
TIMING DIAGRAMS
Bus Timing
Write Cycle Timing
Symbol
Parameter
Min.
Max.
Units
fSCL
SCL Clock Frequency
400
kHz
tIN
Pulse width Suppression Time at inputs
50(1)
ns
tAA
SCL LOW to SDA Data Out Valid
0.9
µs
tBUF
Time the bus must be free before a new transmission can start
1.3
µs
tLOW
Clock LOW Time
1.3
µs
tHIGH
Clock HIGH Time
0.6
µs
tSU:STA
Start Condition Setup Time
0.6
µs
tHD:STA
Start Condition Hold Time
0.6
µs
tSU:DAT
Data In Setup Time
100
ns
tHD:DAT
Data In Hold Time
0
µs
tSU:STO
Stop Condition Setup Time
0.6
µs
tDH
Data Output Hold Time
50
ns
tR
SDA and SCL Rise Time
20 +.1Cb(1)(2)
300
ns
tF
SDA and SCL Fall Time
20 +.1Cb(1)(2)
300
ns
Cb
Capacitive load for each bus line
400
pF
tSU:STO
tDH
tHIGH
tSU:STA
tHD:STA
tHD:DAT
tSU:DAT
SCL
SDA IN
SDA OUT
tF
tLOW
tBUF
tAA
tR
SCL
SDA
tWC
8th Bit of Last Byte
ACK
Stop
Condition
Start
Condition
X1288


Số phần tương tự - X1288S16-4.5A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Xicor Inc.
X1288S16-4.5A XICOR-X1288S16-4.5A Datasheet
560Kb / 31P
   2-Wire RTC Real Time Clock/Calendar/CPU Supervisor with EEPROM
logo
Renesas Technology Corp
X1288S16-4.5A RENESAS-X1288S16-4.5A Datasheet
1Mb / 27P
   2-Wire??RTC Real Time Clock/Calendar/CPU Supervisor with EEPROM
More results

Mô tả tương tự - X1288S16-4.5A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
X1288 RENESAS-X1288 Datasheet
1Mb / 27P
   2-Wire??RTC Real Time Clock/Calendar/CPU Supervisor with EEPROM
logo
Xicor Inc.
X1288 XICOR-X1288 Datasheet
560Kb / 31P
   2-Wire RTC Real Time Clock/Calendar/CPU Supervisor with EEPROM
X1228 XICOR-X1228 Datasheet
569Kb / 31P
   Real Time Clock/Calendar/CPU Supervisor with EEPROM
logo
Intersil Corporation
X1228 INTERSIL-X1228 Datasheet
430Kb / 29P
   Real Time Clock/Calendar/CPU Supervisor with EEPROM
logo
Xicor Inc.
X1227 XICOR-X1227 Datasheet
442Kb / 28P
   Real Time Clock/Calendar/CPU Supervisor with EEPROM
logo
Intersil Corporation
X1228 INTERSIL-X1228_06 Datasheet
421Kb / 29P
   Real Time Clock/Calendar/CPU Supervisor with EEPROM
X1227 INTERSIL-X1227 Datasheet
422Kb / 28P
   2-Wire RTC Real TimeClock/Calendar/CPU Supervisor with EEPROM
X1227 INTERSIL-X1227_06 Datasheet
405Kb / 28P
   2-Wire??RTC Real TimeClock/Calendar/ CPU Supervisor with EEPROM
logo
Renesas Technology Corp
X1227 RENESAS-X1227 Datasheet
1Mb / 28P
   2-Wire??RTC Real TimeClock/Calendar/CPU Supervisor with EEPROM
X1286 RENESAS-X1286 Datasheet
1Mb / 25P
   2-Wire??RTC, 256k (32k x 8) Real Time Clock/Calendar/CPU Supervisor with EEPROM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com