công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDC634P bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDC634P
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDC634P bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  FDC634P Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDC634P Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDC634P Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDC634P Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDC634P Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
September 2001
©2001 Fairchild Semiconductor Corporation
FDC634P Rev E (W)
FDC634P
P-Channel 2.5V Specified PowerTrench®
® MOSFET
General Description
This
P-Channel
2.5V
specified
MOSFET
uses
Fairchild’s low voltage PowerTrench process. It has
been
optimized
for
battery
power
management
applications.
Applications
• Battery management
• Load switch
• Battery protection
Features
• –3.5 A, –20 V. RDS(ON) = 80 mΩ @ VGS = –4.5 V
RDS(ON) = 110 m
Ω @ VGS = –2.5 V
• Low gate charge (7.2 nC typical)
• High performance trench technology for extremely
low RDS(ON)
D
D
D
S
D
G
SuperSOT -6
TM
6
5
4
1
2
3
Absolute Maximum Ratings T
A=25
oC unless otherwise noted
Symbol
Parameter
Ratings
Units
VDSS
Drain-Source Voltage
–20
V
VGSS
Gate-Source Voltage
±8
V
ID
Drain Current
– Continuous
(Note 1a)
–3.5
A
– Pulsed
–20
Maximum Power Dissipation
(Note 1a)
1.6
W
PD
(Note 1b)
0.8
TJ, TSTG
Operating and Storage Junction Temperature Range
–55 to +150
°C
Thermal Characteristics
RθJA
Thermal Resistance, Junction-to-Ambient
(Note 1a)
78
°C/W
RθJC
Thermal Resistance, Junction-to-Case
(Note 1)
30
°C/W
Package Marking and Ordering Information
Device Marking
Device
Reel Size
Tape width
Quantity
.634
FDC634P
7’’
8mm
3000 units


Số phần tương tự - FDC634P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDC634P FAIRCHILD-FDC634P Datasheet
71Kb / 4P
   P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results

Mô tả tương tự - FDC634P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
SI4463DY FAIRCHILD-SI4463DY Datasheet
49Kb / 3P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDC638P FAIRCHILD-FDC638P_01 Datasheet
156Kb / 5P
   P-Channel 2.5V PowerTrench Specified MOSFET
FDN302P FAIRCHILD-FDN302P Datasheet
103Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDN342P FAIRCHILD-FDN342P Datasheet
307Kb / 8P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench??MOSFET
FDR840P FAIRCHILD-FDR840P Datasheet
78Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDC602P FAIRCHILD-FDC602P_01 Datasheet
66Kb / 5P
   P-Channel 2.5V PowerTrench Specified MOSFET
FDW264P FAIRCHILD-FDW264P Datasheet
153Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
SI6463DQ FAIRCHILD-SI6463DQ Datasheet
97Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDS6576 FAIRCHILD-FDS6576_06 Datasheet
451Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
KDS6375 KEXIN-KDS6375 Datasheet
66Kb / 2P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com