công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL24011IVZ-T bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện ISL24011IVZ-T
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Voltage TFT-LCD Logic Driver
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL24011IVZ-T bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Intersil Corporation

  ISL24011IVZ-T Datasheet HTML 1Page - Intersil Corporation ISL24011IVZ-T Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation ISL24011IVZ-T Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation ISL24011IVZ-T Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation ISL24011IVZ-T Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISL24011IVZ-T Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL24011IVZ-T Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL24011IVZ-T Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL24011IVZ-T Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
6
FN6196.2
March 28, 2006
FIGURE 7. RISE TIME vs CAPACITANCE vs SUPPLY
VOLTAGE WITH VOFF = -5V
FIGURE 8. RISE TIME vs CAPACITANCE vs SUPPLY
VOLTAGE WITH VOFF = -20V
FIGURE 9. FALL TIME vs CAPACITANCE vs SUPPLY
VOLTAGE WITH VOFF = -5V
FIGURE 10. FALL TIME vs CAPACITANCE vs SUPPLY
VOLTAGE WITH VOFF = -20V
FIGURE 11. PROP DELAY vs CAPACITANCE vs SUPPLY
VOLTAGE WITH VOFF = -5V
FIGURE 12. PROP DELAY vs CAPACITANCE vs SUPPLY
VOLTAGE WITH VOFF = -20V
Typical Performance Curves TA = 25°C, Output load parallel RC (RL = 5kΩ, CL = 4700pF) unless otherwise specified. (Continued)
400
360
320
280
240
200
160
120
80
40
0
10 12 15 17 19 22 24 26 28 31 33 35 38 40
VON1 & VON2 (V)
VON1 & VON2 = 10-40V
VOFF = -5V
50kHz 10% DUTY CYCLE
4700pF
3300pF
1800pF
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
10 12 15 17 19 22 24 26 28 31 33 35 38 40
VON1 & VON2 (V)
VON1 & VON2 = 10-40V
VOFF = -20V
50kHz 10% DUTY CYCLE
4700pF
3300pF
1800pF
400
360
320
280
240
200
160
120
80
40
0
10 12 15 17 19 22 24 26 28 31 33 35 38 40
VON1 & VON2 (V)
VON1 & VON2 = 10-40V
VOFF = -5V
50kHz 10% DUTY CYCLE
4700pF
1800pF
3300pF
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
10 12 15 17 19 22 24 26 28 31 33 35 38 40
VON1 & VON2 (V)
VON1 & VON2 = 10-40V
VOFF = -20V
50kHz 10% DUTY CYCLE
4700pF
3300pF
1800pF
300
270
240
210
180
150
120
90
60
30
0
10 12 15 17 19 22 24 26 28 31 33 35 38 40
VON1 & VON2 (V)
VON1 & VON2 = 10-40V
VOFF = -5V
50kHz 10% DUTY CYCLE
4700pF
3300pF
1800pF
300
270
240
210
180
150
120
90
60
30
0
10 12 15 17 19 22 24 26 28 31 33 35 38 40
VON1 & VON2 (V)
VON1 & VON2 = 10-40V
VOFF = -20V
50kHz 10% DUTY CYCLE
4700pF
3300pF
1800pF
ISL24011


Số phần tương tự - ISL24011IVZ-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL24011IVZ-T INTERSIL-ISL24011IVZ-T Datasheet
284Kb / 9P
   High Voltage TFT-LCD Logic Driver
logo
Renesas Technology Corp
ISL24011IVZ-T RENESAS-ISL24011IVZ-T Datasheet
539Kb / 9P
   Octal Voltage Level Shifter for TFT/LCD Panels High Voltage TFT-LCD Logic Driver
March 28, 2006
More results

Mô tả tương tự - ISL24011IVZ-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL24011 INTERSIL-ISL24011 Datasheet
284Kb / 9P
   High Voltage TFT-LCD Logic Driver
EL5000A INTERSIL-EL5000A_08 Datasheet
346Kb / 12P
   High Voltage TFT-LCD Logic Driver
EL5000A INTERSIL-EL5000A Datasheet
486Kb / 11P
   High Voltage TFT-LCD Logic Driver
ISL24010 INTERSIL-ISL24010 Datasheet
288Kb / 9P
   High Voltage TFT-LCD Logic Driver
logo
Renesas Technology Corp
ISL24011 RENESAS-ISL24011 Datasheet
539Kb / 9P
   Octal Voltage Level Shifter for TFT/LCD Panels High Voltage TFT-LCD Logic Driver
March 28, 2006
ISL24010 RENESAS-ISL24010 Datasheet
501Kb / 9P
   Octal Voltage Level Shifter for TFT/LCD Panels High Voltage TFT-LCD Logic Driver
logo
Texas Instruments
TPS65191 TI1-TPS65191 Datasheet
2Mb / 27P
[Old version datasheet]   Triple High-Voltage Scan Driver for TFT-LCD
TPS65193 TI-TPS65193 Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   Dual High-Voltage Scan Driver for TFT-LCD
logo
List of Unclassifed Man...
NT3960 ETC1-NT3960 Datasheet
225Kb / 20P
   TFT LCD Source Driver
NT3967 ETC1-NT3967 Datasheet
97Kb / 11P
   TFT LCD Source Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com