công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL24010IVZ-T bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện ISL24010IVZ-T
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Voltage TFT-LCD Logic Driver
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL24010IVZ-T bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Intersil Corporation

  ISL24010IVZ-T Datasheet HTML 1Page - Intersil Corporation ISL24010IVZ-T Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation ISL24010IVZ-T Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation ISL24010IVZ-T Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation ISL24010IVZ-T Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISL24010IVZ-T Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL24010IVZ-T Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL24010IVZ-T Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL24010IVZ-T Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
5
Typical Performance Curves TA = 25°C, Output load parallel RC (RL = 5kΩ, CL = 100pF) unless otherwise specified.
FIGURE 1. SUPPLY CURRENT vs FREQUENCY 1 CHANNEL
TOGGELING
FIGURE 2. SUPPLY CURRENT vs FREQUENCY
4 CHANNELS TOGGELING
FIGURE 3. SUPPLY CURRENT vs FREQUENCY
6 CHANNELS TOGGLING
FIGURE 4. SUPPLY CURRENT vs FREQUENCY
8 CHANNELS TOGGLING
FIGURE 5. RISE TIME, FALL TIME AND PROP DELAY vs
VON1 & VON2 VOLTAGE WITH VOFF = -5V
FIGURE 6. RISE TIME, FALL TIME AND PROP DELAY vs
VON1 & VON2 VOLTAGE WITH VOFF = -20V
FREQUENCY (kHz)
VON1 & 2 = 22V
VOFF = -5V
Input 50% Duty Cycle
VOFF
VON1
VON2
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
FREQUENCY (kHz)
VON1 & 2 = 22V
VOFF = -5V
Input 50% Duty Cycle
VOFF
VON1
VON2
12.0
10.8
9.6
8.4
7.2
6.0
4.8
3.6
2.4
1.2
0.0
10
15 20 25 30
35 40 45 50 55 60 65
70 75 80
FREQUENCY (kHz)
VON1 & 2 = 22V
VOFF = -5V
Input 50% Duty Cycle
VON1
VOFF
VON2
15.0
13.5
12.0
10.5
9.0
7.5
6.0
4.5
3.0
1.5
0.0
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
FREQUENCY (kHz)
VON1 & 2 = 22V
VOFF = -5V
Input 50% Duty Cycle
VON1
VOFF
VON2
15.0
13.5
12.0
10.5
9.0
7.5
6.0
4.5
3.0
1.5
0.0
10
15 20 25 30
35 40 45 50 55 60 65
70 75 80
VON1 & VON2 (V D.C.)
VON1 & 2 = 20-40V
VOFF = -5V
Frequency 50kHz
Prop Delay
Fall Time
Rise Time
350
315
280
245
210
175
140
105
70
35
0
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
100pF load
VON1 & VON2 (V D.C.)
VON1 & 2 = 20-40V
VOFF = -20V
Frequency 50kHz
Prop Delay
Fall Time
Rise Time
350
315
280
245
210
175
140
105
70
35
0
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
100pF load
ISL24010


Số phần tương tự - ISL24010IVZ-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
ISL24010IVZ-T RENESAS-ISL24010IVZ-T Datasheet
501Kb / 9P
   Octal Voltage Level Shifter for TFT/LCD Panels High Voltage TFT-LCD Logic Driver
More results

Mô tả tương tự - ISL24010IVZ-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL24011 INTERSIL-ISL24011 Datasheet
284Kb / 9P
   High Voltage TFT-LCD Logic Driver
EL5000A INTERSIL-EL5000A_08 Datasheet
346Kb / 12P
   High Voltage TFT-LCD Logic Driver
ISL24011 INTERSIL-ISL24011_06 Datasheet
286Kb / 9P
   High Voltage TFT-LCD Logic Driver
EL5000A INTERSIL-EL5000A Datasheet
486Kb / 11P
   High Voltage TFT-LCD Logic Driver
logo
Renesas Technology Corp
ISL24011 RENESAS-ISL24011 Datasheet
539Kb / 9P
   Octal Voltage Level Shifter for TFT/LCD Panels High Voltage TFT-LCD Logic Driver
March 28, 2006
ISL24010 RENESAS-ISL24010 Datasheet
501Kb / 9P
   Octal Voltage Level Shifter for TFT/LCD Panels High Voltage TFT-LCD Logic Driver
logo
Texas Instruments
TPS65191 TI1-TPS65191 Datasheet
2Mb / 27P
[Old version datasheet]   Triple High-Voltage Scan Driver for TFT-LCD
TPS65193 TI-TPS65193 Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   Dual High-Voltage Scan Driver for TFT-LCD
logo
List of Unclassifed Man...
NT3960 ETC1-NT3960 Datasheet
225Kb / 20P
   TFT LCD Source Driver
NT3967 ETC1-NT3967 Datasheet
97Kb / 11P
   TFT LCD Source Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com