công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BCX71K bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện BCX71K
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP General Purpose Amplifier
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

BCX71K bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  BCX71K Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor BCX71K Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor BCX71K Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor BCX71K Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor BCX71K Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
Typical Characteristics (continued)
Power Dissipation vs
Ambient Temperature
0
25
50
75
100
125
150
0
50
100
150
200
250
300
350
TEMPERATURE ( C)
o
SOT-23
Gain Bandwidth Product
vs Collector Current
110
20
50
100 150
0
10
20
30
40
I - COLLECTOR CURRENT (mA)
C
V
= 5V
ce
PNP General Purpose Amplifier
(continued)


Số phần tương tự - BCX71K

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BCX71K PHILIPS-BCX71K Datasheet
43Kb / 8P
   PNP general purpose transistors
1999 Apr 20
logo
Continental Device Indi...
BCX71K CDIL-BCX71K Datasheet
88Kb / 3P
   SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTORS
logo
Samsung semiconductor
BCX71K SAMSUNG-BCX71K Datasheet
31Kb / 1P
   PNP EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
logo
Guangdong Kexin Industr...
BCX71K KEXIN-BCX71K Datasheet
1Mb / 2P
   PNP Transistors
logo
Siemens Semiconductor G...
BCX71K SIEMENS-BCX71K Datasheet
271Kb / 9P
   PNP Silicon AF Transistors (For AF input stages and driver applications High current gain)
More results

Mô tả tương tự - BCX71K

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
2N4125 FAIRCHILD-2N4125 Datasheet
23Kb / 2P
   PNP General Purpose Amplifier
logo
Micro Commercial Compon...
MMBT2907A MCC-MMBT2907A Datasheet
89Kb / 3P
   PNP General Purpose Amplifier
logo
Fairchild Semiconductor
BC214L FAIRCHILD-BC214L Datasheet
27Kb / 4P
   PNP General Purpose Amplifier
logo
Unisonic Technologies
MMBT4403 UTC-MMBT4403 Datasheet
137Kb / 5P
   PNP GENERAL PURPOSE AMPLIFIER
logo
Fairchild Semiconductor
2N3906 FAIRCHILD-2N3906_01 Datasheet
98Kb / 6P
   PNP General Purpose Amplifier
2N4402 FAIRCHILD-2N4402_01 Datasheet
68Kb / 7P
   PNP General Purpose Amplifier
BCW30 FAIRCHILD-BCW30_02 Datasheet
46Kb / 3P
   PNP General Purpose Amplifier
MPS6534 FAIRCHILD-MPS6534_01 Datasheet
294Kb / 7P
   PNP General Purpose Amplifier
MPS6562 FAIRCHILD-MPS6562_07 Datasheet
295Kb / 7P
   PNP General Purpose Amplifier
BCW89 FAIRCHILD-BCW89 Datasheet
77Kb / 3P
   PNP General Purpose Amplifier
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
BC807 BILIN-BC807 Datasheet
193Kb / 5P
   PNP General Purpose Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com