công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BCW71 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện BCW71
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN General Purpose Amplifier
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

BCW71 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor

  BCW71_1 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor BCW71_1 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor BCW71_1 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor BCW71_1 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
3
Power Dissipation vs
Ambient Temperature
0
25
50
75
100
125
150
0
50
100
150
200
250
300
350
TEMPERATURE ( C)
o
SOT-23
Typical Characteristics (continued)
Switching Times vs
Collector Current
10
20
30
50
100
200
300
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
I - COLLECTOR CURRENT (mA)
IB1 = IB2 = Ic / 10
V
= 10 V
C
cc
t s
t d
t f
t r
Base-Emitter Saturation
Voltage vs Collector Current
0.1
1
10
100
300
0.2
0.4
0.6
0.8
1
I - COLLECTOR CURRENT (mA)
β = 10
C
25 °C
- 40 °C
125 °C
Base-Emitter ON Voltage vs
Collector Current
110
100
500
0.2
0.4
0.6
0.8
1
I - COLLECTOR CURRENT (mA)
C
V
= 5V
CE
25 °C
- 40 °C
125 °C
Input and Output Capacitance
vs Reverse Voltage
0.1
1
10
100
0.1
1
10
100
V
- COLLECTOR VOLTAGE (V)
Cib
Cob
f = 1.0 MHz
ce
Collector-Cutoff Current
vs Ambient Temperature
25
50
75
100
125
150
0.1
1
10
T - AMBIE NT TEMP ERATURE ( C)
A
V
= 60V
°
CB
NPN General Purpose Amplifier
(continued)


Số phần tương tự - BCW71_1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Guangdong Kexin Industr...
BCW71 KEXIN-BCW71_15 Datasheet
911Kb / 2P
   NPN Transistors
logo
NXP Semiconductors
BCW71 PHILIPS-BCW71_15 Datasheet
115Kb / 6P
   NPN general purpose transistors
1999 Apr 19
More results

Mô tả tương tự - BCW71_1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
BCW33 FAIRCHILD-BCW33 Datasheet
85Kb / 5P
   NPN General Purpose Amplifier
BSR14 FAIRCHILD-BSR14 Datasheet
49Kb / 3P
   NPN General Purpose Amplifier
PN2484 FAIRCHILD-PN2484 Datasheet
39Kb / 2P
   NPN General Purpose Amplifier
PN3643 FAIRCHILD-PN3643 Datasheet
23Kb / 2P
   NPN General Purpose Amplifier
MPSW01 FAIRCHILD-MPSW01 Datasheet
140Kb / 5P
   NPN General Purpose Amplifier
logo
Unisonic Technologies
BC817 UTC-BC817 Datasheet
79Kb / 4P
   NPN GENERAL PURPOSE AMPLIFIER
logo
Fairchild Semiconductor
MPSA18 FAIRCHILD-MPSA18_01 Datasheet
296Kb / 7P
   NPN General Purpose Amplifier
2N3904 FAIRCHILD-2N3904 Datasheet
64Kb / 7P
   NPN General Purpose Amplifier
2N4124 FAIRCHILD-2N4124 Datasheet
93Kb / 2P
   NPN General Purpose Amplifier
2N4410 FAIRCHILD-2N4410 Datasheet
24Kb / 2P
   NPN General Purpose Amplifier
2N4953 FAIRCHILD-2N4953 Datasheet
24Kb / 2P
   NPN General Purpose Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com