công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74VCXR162601 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện 74VCXR162601
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Voltage 18-Bit Universal Bus Transceivers with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs and 26??Series Resistors in the Outputs
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

74VCXR162601 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

  74VCXR162601_04 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor 74VCXR162601_04 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor 74VCXR162601_04 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 74VCXR162601_04 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor 74VCXR162601_04 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor 74VCXR162601_04 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor 74VCXR162601_04 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor 74VCXR162601_04 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor 74VCXR162601_04 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
www.fairchildsemi.com
6
Dynamic Switching Characteristics
Capacitance
Symbol
Parameter
Conditions
VCC
TA = +25°C
Units
(V)
Typical
VOLP
Quiet Output Dynamic
CL = 30 pF, VIH = VCC, VIL = 0V
1.8
0.15
V
Peak VOL
2.5
0.25
3.3
0.35
VOLV
Quiet Output Dynamic
CL = 30 pF, VIH = VCC, VIL = 0V
1.8
−0.15
V
Valley VOL
2.5
−1.25
3.3
−0.35
VOHV
Quiet Output Dynamic
CL = 30 pF, VIH = VCC, VIL = 0V
1.8
1.5
V
Valley VOH
2.5
2.05
3.3
2.65
Symbol
Parameter
Conditions
TA = +25°CUnits
CIN
Input Capacitance
VCC = 1.8V, 2.5V, or 3.3V,
6.0
pF
VI = 0V or VCC
CI/O
Output Capacitance
VI = 0V, or VCC,
7.0
pF
VCC = 1.8V, 2.5V or 3.3V
CPD
Power Dissipation Capacitance
VI = 0V or VCC, f = 10 MHz
20.0
pF
VCC = 1.8V, 2.5V or 3.3V


Số phần tương tự - 74VCXR162601_04

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74VCXR162601MTD FAIRCHILD-74VCXR162601MTD Datasheet
60Kb / 7P
   Low Voltage 18-Bit Universal Bus Transceivers with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs and 26廓 Series Resistors in the Outputs
More results

Mô tả tương tự - 74VCXR162601_04

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74ALVCR162601 FAIRCHILD-74ALVCR162601 Datasheet
92Kb / 6P
   Low Voltage 18-Bit Universal Bus Transceivers with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs and 26??Series Resistors in the Outputs
74VCXR162601 FAIRCHILD-74VCXR162601 Datasheet
60Kb / 7P
   Low Voltage 18-Bit Universal Bus Transceivers with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs and 26廓 Series Resistors in the Outputs
74ALVC162601 FAIRCHILD-74ALVC162601 Datasheet
94Kb / 7P
   Low Voltage 18-Bit Universal Bus Transceivers with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs and 26??Series Resistors in the B-Port Outputs
74VCX162601 FAIRCHILD-74VCX162601_04 Datasheet
144Kb / 10P
   Low Voltage 18-Bit Universal Bus Transceivers with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs and 26??Series Resistors in the B-Port Outputs
74VCX162601 FAIRCHILD-74VCX162601 Datasheet
62Kb / 8P
   Low Voltage 18-Bit Universal Bus Transceivers with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs and 26廓 Series Resistors in the B-Port Outputs
74ALVC162835 FAIRCHILD-74ALVC162835 Datasheet
89Kb / 7P
   Low Voltage 18-Bit Universal Bus Driver with 3.6V Tolerant Inputs/Outputs and 26??Series Resistors in Outputs
74VCX162835 FAIRCHILD-74VCX162835 Datasheet
77Kb / 8P
   Low Voltage 18-Bit Universal Bus Driver with 3.6V Tolerant Inputs/Outputs and 26??Series Resistors in Outputs
74VCX16500 FAIRCHILD-74VCX16500_04 Datasheet
144Kb / 10P
   Low Voltage 18-Bit Universal Bus Transceivers with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74ALVC16500 FAIRCHILD-74ALVC16500 Datasheet
85Kb / 7P
   Low Voltage 18-Bit Universal Bus Transceivers with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74VCX16501 FAIRCHILD-74VCX16501_04 Datasheet
144Kb / 10P
   Low Voltage 18-Bit Universal Bus Transceivers with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com