công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74VCXH245MTC bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện 74VCXH245MTC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Voltage Bidirectional Transceiver with Bushold
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

74VCXH245MTC bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

  74VCXH245MTC Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor 74VCXH245MTC Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor 74VCXH245MTC Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 74VCXH245MTC Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor 74VCXH245MTC Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor 74VCXH245MTC Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor 74VCXH245MTC Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor 74VCXH245MTC Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor 74VCXH245MTC Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
www.fairchildsemi.com
6
AC Loading and Waveforms (VCC 3.3V r 0.3V to 1.8V r 0.5V)
FIGURE 1. AC Test Circuit
FIGURE 2. Waveform for Inverting and Non-inverting Functions
FIGURE 3. 3-STATE Output High Enable and Disable Times for Low Voltage Logic
FIGURE 4. 3-STATE Output Low Enable and Disable Times for Low Voltage Logic
TEST
SWITCH
tPLH, tPHL
Open
tPZL, tPLZ
6V at VCC 3.3 r 0.3V;
VCC x 2 at VCC 2.5V r 0.2V; 1.8V r 0.15V
tPZH, tPHZ
GND
Symbol
VCC
3.3V
r 0.3V
2.5V
r 0.2V
1.8V
r 0.15V
Vmi
1.5V
VCC/2
VCC/2
Vmo
1.5V
VCC/2
VCC/2
Vx
VOL  0.3V
VOL  0.15V
VOL  0.15V
Vy
VOH  0.3V
VOH  0.15V
VOH  0.15V


Số phần tương tự - 74VCXH245MTC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74VCXH245MTC FAIRCHILD-74VCXH245MTC Datasheet
81Kb / 8P
   Low Voltage Bidirectional Transceiver with Bushold
More results

Mô tả tương tự - 74VCXH245MTC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74VCXH245 FAIRCHILD-74VCXH245 Datasheet
81Kb / 8P
   Low Voltage Bidirectional Transceiver with Bushold
74ALVCH245 FAIRCHILD-74ALVCH245 Datasheet
82Kb / 7P
   Low Voltage Bidirectional Transceiver with Bushold
74LCXH245 FAIRCHILD-74LCXH245 Datasheet
197Kb / 10P
   Low Voltage Bidirectional Transceiver with Bushold
74LCXH245WMX FAIRCHILD-74LCXH245WMX Datasheet
200Kb / 10P
   Low Voltage Bidirectional Transceiver with Bushold
logo
ON Semiconductor
74LCXH245 ONSEMI-74LCXH245 Datasheet
306Kb / 12P
   Low Voltage Bidirectional Transceiver with Bushold
Revised September 2001
logo
Fairchild Semiconductor
74LCXH16245 FAIRCHILD-74LCXH16245 Datasheet
93Kb / 8P
   Low Voltage 16-Bit Bidirectional Transceiver with Bushold
74LCXH16245 FAIRCHILD-74LCXH16245_05 Datasheet
98Kb / 8P
   Low Voltage 16-Bit Bidirectional Transceiver with Bushold
logo
ON Semiconductor
74LCXH16245 ONSEMI-74LCXH16245 Datasheet
204Kb / 10P
   Low Voltage 16-Bit Bidirectional Transceiver with Bushold
Revised June 2005
logo
Fairchild Semiconductor
74LCXH2245 FAIRCHILD-74LCXH2245_05 Datasheet
215Kb / 11P
   Low Voltage Bidirectional Transceiver with Bushold and 26ohm Series Resistors in B Outputs
74LCXH32245 FAIRCHILD-74LCXH32245 Datasheet
177Kb / 8P
   Low Voltage 32-Bit Bidirectional Transceiver with 5V Tolerant Inputs and Outputs with Bushold
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com