công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74VCX162373MTD bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện 74VCX162373MTD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Voltage 16-Bit Transparent Latch with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs and 26ohm Series Resistors in Outputs
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

74VCX162373MTD bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

  74VCX162373MTD Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor 74VCX162373MTD Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor 74VCX162373MTD Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 74VCX162373MTD Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor 74VCX162373MTD Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor 74VCX162373MTD Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor 74VCX162373MTD Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor 74VCX162373MTD Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
www.fairchildsemi.com
6
AC Loading and Waveforms (VCC 3.3V r 0.3V to 1.8V r 0.15V)
FIGURE 1. AC Test Circuit
FIGURE 2. Waveform for Inverting and
Non-Inverting Functions
FIGURE 3. 3-STATE Output HIGH Enable and
Disable Times for Low Voltage Logic
FIGURE 4. 3-STATE Output LOW Enable and Disable Times for Low Voltage Logic
FIGURE 5. Propagation Delay, Pulse Width and
tREC Waveforms
FIGURE 6. Setup Time, Hold Time and
Recovery Time for Low Voltage Logic
TEST
SWITCH
tPLH, tPHL
Open
tPZL, tPLZ
6V at VCC 3.3 r 0.3V;
VCC x 2 at VCC 2.5 r 0.2V; 1.8V r 0.15V
tPZH, tPHZ
GND
Symbol
VCC
3.3V
r 0.3V
2.5V
r 0.2V
1.8V
r 0.15V
Vmi
1.5V
VCC/2
VCC/2
Vmo
1.5V
VCC/2
VCC/2
VX
VOL 0.3V
VOL 0.15V
VOL 0.15V
VY
VOH 0.3V
VOH 0.15V
VOH 0.15V


Số phần tương tự - 74VCX162373MTD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74VCX162373MTD FAIRCHILD-74VCX162373MTD Datasheet
82Kb / 7P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs and 26廓 Series Resistors in Outputs
logo
ON Semiconductor
74VCX162373MTD ONSEMI-74VCX162373MTD Datasheet
262Kb / 10P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch
Revised June 2005
More results

Mô tả tương tự - 74VCX162373MTD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74ALVC162373 FAIRCHILD-74ALVC162373 Datasheet
95Kb / 6P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs and 26??Series Resistors in Outputs
74VCX162373 FAIRCHILD-74VCX162373 Datasheet
82Kb / 7P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs and 26廓 Series Resistors in Outputs
74VCX16373 FAIRCHILD-74VCX16373 Datasheet
125Kb / 10P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74ALVC16373 FAIRCHILD-74ALVC16373 Datasheet
124Kb / 8P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74LCX162373 FAIRCHILD-74LCX162373_05 Datasheet
131Kb / 10P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch with 5V Tolerant Inputs and Outputs and 26ohm Series Resistor
74VCX162240 FAIRCHILD-74VCX162240_05 Datasheet
161Kb / 8P
   Low Voltage 16-Bit Inverting Buffer/Line Driver with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs and 26ohm Series Resistors in Outputs
74VCX162245 FAIRCHILD-74VCX162245 Datasheet
146Kb / 9P
   Low Voltage 16-Bit Bidirectional Transceiver with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs and 26ohm Series Resistors in A Port Outputs
74VCX162374 FAIRCHILD-74VCX162374_05 Datasheet
153Kb / 8P
   Low Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs and 26ohm Series Resistors in Outputs
74ALVC2245 FAIRCHILD-74ALVC2245_05 Datasheet
105Kb / 7P
   Low Voltage Bidirectional Transceiver with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs and 26ohm Series Resistors in B Outputs
74VCX16841 FAIRCHILD-74VCX16841 Datasheet
65Kb / 7P
   Low Voltage 20-Bit Transparent Latch with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com