công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NE1617DS bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện NE1617DS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Temperature monitor for microprocessor systems
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

NE1617DS bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - NXP Semiconductors

Back Button NE1617DS Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors NE1617DS Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors NE1617DS Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors NE1617DS Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors NE1617DS Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors NE1617DS Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors NE1617DS Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors NE1617DS Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors NE1617DS Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 16 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
NE1617
Temperature monitor for microprocessor systems
1999 Mar 19
8
1
10
100
1000
SMB CLK FREQUENCY (kHz)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
SL01217
Figure 8. Standby supply current vs. clock frequency
@ VCC = 3.3 V
0.0625
0.125
0.25
0.5
1.0
2.0
4.0
8.0
CONVERSION RATE (Hz)
150
130
110
90
70
50
SL01216
Figure 9. Operating supply current vs. conversion rate
@ VCC = 3.3 V
–2
02
468
10
TIME (SEC)
125
100
75
50
25
0
SL01215
Figure 10. Response to thermal shock immersed in +115
°C
fluorinert bath


Số phần tương tự - NE1617DS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
NE1617A PHILIPS-NE1617A Datasheet
133Kb / 17P
   Temperature monitor for microprocessor systems
2004 Oct 05
NE1617A NXP-NE1617A Datasheet
174Kb / 27P
   Temperature monitor for microprocessor systems
Rev. 04-30 July 2009
NE1617A NXP-NE1617A Datasheet
727Kb / 8P
   Smart, simple solutions for the 12 most common design concerns
August 2011
NE1617ADS PHILIPS-NE1617ADS Datasheet
133Kb / 17P
   Temperature monitor for microprocessor systems
2004 Oct 05
NE1617ADS NXP-NE1617ADS Datasheet
174Kb / 27P
   Temperature monitor for microprocessor systems
Rev. 04-30 July 2009
More results

Mô tả tương tự - NE1617DS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
NE1617A NXP-NE1617A Datasheet
174Kb / 27P
   Temperature monitor for microprocessor systems
Rev. 04-30 July 2009
NE1617A PHILIPS-NE1617A Datasheet
133Kb / 17P
   Temperature monitor for microprocessor systems
2004 Oct 05
NE1618 PHILIPS-NE1618 Datasheet
137Kb / 16P
   Temperature monitor for microprocessor systems
2002 Jan 04
logo
Analog Devices
EVAL-ADM1023 AD-EVAL-ADM1023 Datasheet
292Kb / 12P
   Evaluation Board for Microprocessor System Temperature Monitor
REV. A 11/10/99
EVAL-ADM1022 AD-EVAL-ADM1022 Datasheet
346Kb / 14P
   Evaluation Board for Microprocessor System Temperature Monitor
REV. B
ADM1021 AD-ADM1021 Datasheet
139Kb / 12P
   Low Cost Microprocessor System Temperature Monitor
REV. 0
ADM1021A AD-ADM1021A Datasheet
203Kb / 16P
   Low-Cost Microprocessor System Temperature Monitor
REV. D
logo
Microchip Technology
TC1232 MICROCHIP-TC1232_14 Datasheet
583Kb / 24P
   Microprocessor Monitor
10/28/13
TC1232 MICROCHIP-TC1232 Datasheet
275Kb / 20P
   Microprocessor Monitor
2005
logo
ON Semiconductor
NCP1232 ONSEMI-NCP1232 Datasheet
95Kb / 8P
   Microprocessor Monitor
May, 2000 ??Rev. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com