công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
74LCXH2245SJ bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor |
|
74LCXH2245SJ bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor |
5 / 11 page 5 www.fairchildsemi.com Dynamic Switching Characteristics Capacitance Symbol Parameter Conditions VCC (V) TA 25qC Units Typical VOLP Quiet Output Dynamic Peak VOL CL 30 pF, VIH 2.5V, VIL 0V 2.5 0.6 V B to A CL 50 pF, VIH 3.3V, VIL 0V 3.3 0.8 Quiet Output Dynamic Peak VOL CL 30 pF, VIH 2.5V, VIL 0V 2.5 0.4 V A to B CL 50 pF, VIH 3.3V, VIL 0V 3.3 0.5 VOLV Quiet Output Dynamic Valley VOL CL 30 pF, VIH 2.5V, V IL 0V 2.5 0.6 V B to A CL 50 pF, VIH 3.3V, VIL 0V 3.3 0.8 Quiet Output Dynamic Valley VOL CL 30 pF, VIH 2.5V, V IL 0V 2.5 0.4 V A to B CL 50 pF, VIH 3.3V, VIL 0V 3.3 0.5 Symbol Parameter Conditions Typical Units CIN Input Capacitance VCC Open, VI 0V or VCC 7pF CI/O Input/Output Capacitance VCC 3.3V, VI 0V or VCC 8pF CPD Power Dissipation Capacitance VCC 3.3V, VI 0V or VCC, f 10 MHz 25 pF |
Số phần tương tự - 74LCXH2245SJ |
|
Mô tả tương tự - 74LCXH2245SJ |