công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LCX760WM bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện 74LCX760WM
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Voltage Buffer/Line Driver with 5V Tolerant Inputs and Open Drain Outputs
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

74LCX760WM bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  74LCX760WM Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor 74LCX760WM Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor 74LCX760WM Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 74LCX760WM Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor 74LCX760WM Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor 74LCX760WM Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor 74LCX760WM Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor 74LCX760WM Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor 74LCX760WM Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 10 page
background image
www.fairchildsemi.com
2
Pin Descriptions
Truth Tables
H
HIGH Voltage Level
L
LOW Voltage Level
X
Immaterial
Z
High Impedance
Pin Names
Description
OE1, OE2
3-STATE Output Enable Inputs
I0–I7
Inputs
O0–O7
Outputs
Inputs
Outputs
OE1
In
(Pins 12, 14, 16, 18)
LL
L
LH
H
HX
Z
Inputs
Outputs
OE2
In
(Pins 3, 5, 7, 9)
LL
L
LH
H
HX
Z


Số phần tương tự - 74LCX760WM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74LCX760WM FAIRCHILD-74LCX760WM Datasheet
98Kb / 10P
   Low Voltage Buffer/Line Driver with 5V Tolerant Inputs and Open Drain Outputs
logo
ON Semiconductor
74LCX760WM ONSEMI-74LCX760WM Datasheet
219Kb / 12P
   Low Voltage Buffer/Line Driver 5V Tolerant Inputs and Open Drain Outputs
Revised March 2005
More results

Mô tả tương tự - 74LCX760WM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74LCX760 FAIRCHILD-74LCX760 Datasheet
98Kb / 10P
   Low Voltage Buffer/Line Driver with 5V Tolerant Inputs and Open Drain Outputs
logo
ON Semiconductor
74LCX760 ONSEMI-74LCX760 Datasheet
219Kb / 12P
   Low Voltage Buffer/Line Driver 5V Tolerant Inputs and Open Drain Outputs
Revised March 2005
74LCX244 ONSEMI-74LCX244 Datasheet
701Kb / 16P
   Low Voltage Buffer/Line Driver with 5V Tolerant Inputs and Outputs
Dec 2013 Rev. 1.12.2
logo
Fairchild Semiconductor
74LCX244 FAIRCHILD-74LCX244 Datasheet
432Kb / 12P
   Low Voltage Buffer/Line Driver with 5V Tolerant Inputs and Outputs
74LCX240 FAIRCHILD-74LCX240_08 Datasheet
442Kb / 12P
   Low Voltage Octal Buffer/Line Driver with 5V Tolerant Inputs and Outputs
74LCX541MTCX FAIRCHILD-74LCX541MTCX Datasheet
670Kb / 14P
   Low Voltage Octal Buffer/Line Driver with 5V Tolerant Inputs and Outputs
74LCX540 FAIRCHILD-74LCX540 Datasheet
548Kb / 12P
   Low Voltage Octal Buffer/Line Driver with 5V Tolerant Inputs and Outputs
74LCX541 FAIRCHILD-74LCX541 Datasheet
763Kb / 14P
   Low Voltage Octal Buffer/Line Driver with 5V Tolerant Inputs and Outputs
74LCX541 FAIRCHILD-74LCX541_08 Datasheet
670Kb / 14P
   Low Voltage Octal Buffer/Line Driver with 5V Tolerant Inputs and Outputs
74LCX241 FAIRCHILD-74LCX241 Datasheet
115Kb / 10P
   Low Voltage Octal Buffer/Line Driver with 5V Tolerant Inputs and Outputs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com