công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74F191SC bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện 74F191SC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Up/Down Binary Counter with Preset and Ripple Clock
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

74F191SC bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button 74F191SC Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 74F191SC Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor 74F191SC Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor 74F191SC Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor 74F191SC Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor 74F191SC Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor 74F191SC Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor 74F191SC Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor 74F191SC Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
©1988 Fairchild Semiconductor Corporation
www.fairchildsemi.com
74F191 Rev. 1.0.2
7
AC Electrical Characteristics
Symbol
Parameter
TA = +25°C,
VCC = +5.0V,
CL = 50pF
TA = –55°C to +125°C,
VCC = +5.0V,
CL = 50pF
TA = 0°C to 70°C,
VCC = +5.0V,
CL = 50pF
Units
Min.
Typ.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
fMAX
Maximum Count Frequency
100
MHz
tPLH
Propagation Delay,
CP to Qn
3.0
5.5
7.5
3.0
9.5
3.0
8.5
ns
tPHL
5.0
8.5
11.0
5.0
13.5
5.0
12.0
tPLH
Propagation Delay,
CP to TC
6.0
10.0
13.0
6.0
16.5
6.0
14.0
ns
tPHL
5.0
8.5
11.0
5.0
13.5
5.0
12.0
tPLH
Propagation Delay,
CP to RC
3.0
5.5
7.5
3.0
9.5
3.0
8.5
ns
tPHL
3.0
5.0
7.0
3.0
9.0
3.0
8.0
tPLH
Propagation Delay,
CE to RC
3.0
5.0
7.0
3.0
9.0
3.0
8.0
ns
tPHL
3.0
5.5
7.0
3.0
9.0
3.0
8.0
tPLH
Propagation Delay,
U/D to RC
7.0
11.0
18.0
7.0
22.0
7.0
20.0
ns
tPHL
5.5
9.0
12.0
5.5
14.0
5.5
13.0
tPLH
Propagation Delay,
U/D to TC
4.0
7.0
10.0
4.0
13.5
4.0
11.0
ns
tPHL
4.0
6.5
10.0
4.0
12.5
4.0
11.0
tPLH
Propagation Delay,
Pn to Qn
3.0
4.5
7.0
3.0
9.0
3.0
8.0
ns
tPHL
6.0
10.0
13.0
6.0
16.0
6.0
14.0
tPLH
Propagation Delay,
PL to Qn
5.0
8.5
11.0
5.0
13.0
5.0
12.0
ns
tPHL
5.5
9.0
12.0
5.5
14.5
5.5
13.0
tPLH
Propagation Delay,
Pn to TC
5.0
14.0
5.0
15.0
ns
tPHL
6.5
13.0
6.0
14.0
tPLH
Propagation Delay,
Pn to RC
6.5
19.0
6.5
20.0
ns
tPHL
6.0
14.0
6.0
15.0
tPLH
Propagation Delay,
PL to TC
8.0
16.5
8.0
17.5
ns
tPHL
6.0
13.5
6.0
14.5
tPLH
Propagation Delay,
PL to RC
10.0
20.0
10.0
21.0
ns
tPHL
9.0
15.5
9.0
16.0


Số phần tương tự - 74F191SC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
74F191SC NSC-74F191SC Datasheet
196Kb / 10P
   Up/Down Binary Counter with Preset and Ripple Clock
logo
Fairchild Semiconductor
74F191SC FAIRCHILD-74F191SC Datasheet
77Kb / 7P
   Up/Down Binary Counter with Preset and Ripple Clock
logo
National Semiconductor ...
74F191SCQB NSC-74F191SCQB Datasheet
175Kb / 10P
   Up/Down Binary Counter with Preset and Ripple Clock
74F191SCX NSC-74F191SCX Datasheet
175Kb / 10P
   Up/Down Binary Counter with Preset and Ripple Clock
More results

Mô tả tương tự - 74F191SC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
54F191DM NSC-54F191DM Datasheet
196Kb / 10P
   Up/Down Binary Counter with Preset and Ripple Clock
54F191 NSC-54F191 Datasheet
175Kb / 10P
   Up/Down Binary Counter with Preset and Ripple Clock
logo
Fairchild Semiconductor
74F191 FAIRCHILD-74F191 Datasheet
77Kb / 7P
   Up/Down Binary Counter with Preset and Ripple Clock
74AC191 FAIRCHILD-74AC191 Datasheet
115Kb / 10P
   Up/Down Counter with Preset and Ripple Clock
logo
Motorola, Inc
MC74AC190 MOTOROLA-MC74AC190 Datasheet
214Kb / 8P
   Up/Down Counter with Preset and Ripple Clock
logo
National Semiconductor ...
54AC191 NSC-54AC191 Datasheet
208Kb / 10P
   Up/Down Counter with Preset and Ripple Clock
54F190DM NSC-54F190DM Datasheet
178Kb / 10P
   Up/Down Decade Counter with Preset and Ripple Clock
logo
Fairchild Semiconductor
74F190 FAIRCHILD-74F190 Datasheet
65Kb / 7P
   Up/Down Decade Counter with Preset and Ripple Clock
logo
NXP Semiconductors
74F191 PHILIPS-74F191 Datasheet
104Kb / 14P
   Up/down binary counter with reset and ripple clock
1995 Jul 17
HEF4516B PHILIPS-HEF4516B Datasheet
129Kb / 10P
   Binary up/down counter
January 1995
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com