công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM29DL322GB30WMIN bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - SPANSION

tên linh kiện AM29DL322GB30WMIN
Giải thích chi tiết về linh kiện  32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
Download  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

AM29DL322GB30WMIN bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - SPANSION

Back Button AM29DL322GB30WMIN Datasheet HTML 3Page - SPANSION AM29DL322GB30WMIN Datasheet HTML 4Page - SPANSION AM29DL322GB30WMIN Datasheet HTML 5Page - SPANSION AM29DL322GB30WMIN Datasheet HTML 6Page - SPANSION AM29DL322GB30WMIN Datasheet HTML 7Page - SPANSION AM29DL322GB30WMIN Datasheet HTML 8Page - SPANSION AM29DL322GB30WMIN Datasheet HTML 9Page - SPANSION AM29DL322GB30WMIN Datasheet HTML 10Page - SPANSION AM29DL322GB30WMIN Datasheet HTML 11Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 58 page
background image
December 4, 2006 25686B10
Am29DL32xG
5
D A TA
SH EE T
CONNECTION DIAGRAMS
1
16
2
3
4
5
6
7
8
17
18
19
20
21
22
23
24
9
10
11
12
13
14
15
48
33
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
25
32
31
30
29
28
27
26
A15
A18
A14
A13
A12
A11
A10
A9
A8
A19
A20
WE#
RESET#
NC
WP#/ACC
RY/BY#
A1
A17
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A16
DQ2
BYTE#
VSS
DQ15/A-1
DQ7
DQ14
DQ6
DQ13
DQ9
DQ1
DQ8
DQ0
OE#
VSS
CE#
A0
DQ5
DQ12
DQ4
VCC
DQ11
DQ3
DQ10
48-Pin Standard TSOP
C2
D2
E2
F2
G2
H2
J2
K2
C3
D3
E3
F3
G3
H3
J3
K3
C4
D4
E4
F4
G4
H4
J4
K4
C5
D5
E5
F5
G5
H5
J5
K5
C6
D6
E6
F6
G6
H6
J6
K6
C7
D7
A7
B7
A8
B8
A1
B1
A2
E7
F7
G7
H7
J7
K7
L7
L8
M7
M8
L1
L2
M1
M2
NC*
NC*
NC*
NC*
NC*
NC*
NC*
NC*
NC*
NC*
NC*
NC
NC
NC
NC
DQ15/A-1
VSS
BYTE#
A16
A15
A14
A12
A13
DQ13
DQ6
DQ14
DQ7
A11
A10
A8
A9
VCC
DQ4
DQ12
DQ5
A19
NC
RESET#
WE#
DQ11
DQ3
DQ10
DQ2
A20
A18
WP#/ACC
RY/BY#
DQ9
DQ1
DQ8
DQ0
A5
A6
A17
A7
OE#
VSS
CE#
A0
A1
A2
A4
A3
* Balls are shorted together via the substrate but not connected to the die.
63-Ball Fine-pitch BGA (8 x 14 mm)
Top View, Balls Facing Down


Số phần tương tự - AM29DL322GB30WMIN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advanced Micro Devices
AM29DL322GB120 AMD-AM29DL322GB120 Datasheet
1,019Kb / 58P
   32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
AM29DL322GB70 AMD-AM29DL322GB70 Datasheet
1,019Kb / 58P
   32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
AM29DL322GB90 AMD-AM29DL322GB90 Datasheet
1,019Kb / 58P
   32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
More results

Mô tả tương tự - AM29DL322GB30WMIN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advanced Micro Devices
AM29DL322C AMD-AM29DL322C Datasheet
691Kb / 52P
   32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
AM29DL322D AMD-AM29DL322D Datasheet
1Mb / 54P
   32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
AM29DL320G AMD-AM29DL320G Datasheet
1Mb / 58P
   32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
AM29DL32XG AMD-AM29DL32XG Datasheet
1,019Kb / 58P
   32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
AM29DL322D AMD-AM29DL322D_05 Datasheet
1Mb / 56P
   32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
logo
SPANSION
AM29DS32XG SPANSION-AM29DS32XG Datasheet
1,003Kb / 52P
   32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 1.8 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
logo
Advanced Micro Devices
AM29DS323D AMD-AM29DS323D Datasheet
1,013Kb / 54P
   32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 1.8 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
logo
SPANSION
AM29DS320G SPANSION-AM29DS320G Datasheet
711Kb / 54P
   32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 1.8 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
logo
Advanced Micro Devices
AM29DS323D AMD-AM29DS323D_06 Datasheet
1Mb / 56P
   32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 1.8 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
AM29DL16XD AMD-AM29DL16XD_06 Datasheet
1Mb / 57P
   16 Megabit (2 M x 8-Bit/1 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com