công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM29DL320GT120WDI bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Advanced Micro Devices

tên linh kiện AM29DL320GT120WDI
Giải thích chi tiết về linh kiện  32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
Download  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMD [Advanced Micro Devices]
Trang chủ  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

AM29DL320GT120WDI bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Advanced Micro Devices

Back Button AM29DL320GT120WDI Datasheet HTML 4Page - Advanced Micro Devices AM29DL320GT120WDI Datasheet HTML 5Page - Advanced Micro Devices AM29DL320GT120WDI Datasheet HTML 6Page - Advanced Micro Devices AM29DL320GT120WDI Datasheet HTML 7Page - Advanced Micro Devices AM29DL320GT120WDI Datasheet HTML 8Page - Advanced Micro Devices AM29DL320GT120WDI Datasheet HTML 9Page - Advanced Micro Devices AM29DL320GT120WDI Datasheet HTML 10Page - Advanced Micro Devices AM29DL320GT120WDI Datasheet HTML 11Page - Advanced Micro Devices AM29DL320GT120WDI Datasheet HTML 12Page - Advanced Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 58 page
background image
6
Am29DL320G
CONNECTION DIAGRAMS
Special Package Handling Instructions
Special handling is required for Flash Memory products
in molded packages (TSOP, BGA, SSOP, PLCC,
PDIP). The package and/or data integrity may be
compromised if the package body is exposed to
temperatures above 150
°C for prolonged periods of
time.
C2
D2
E2
F2
G2
H2
J2
K2
C3
D3
E3
F3
G3
H3
J3
K3
C4
D4
E4
F4
G4
H4
J4
K4
C5
D5
E5
F5
G5
H5
J5
K5
C6
D6
E6
F6
G6
H6
J6
K6
C7
D7
E7
F7
G7
H7
J7
K7
DQ15/A-1
VSS
BYTE#
A16
A15
A14
A12
A13
DQ13
DQ6
DQ14
DQ7
A11
A10
A8
A9
VCC
DQ4
DQ12
DQ5
A19
NC
RESET#
WE#
DQ11
DQ3
DQ10
DQ2
A20
A18
WP#/ACC
RY/BY#
DQ9
DQ1
DQ8
DQ0
A5
A6
A17
A7
OE#
VSS
CE#
A0
A1
A2
A4
A3
48-Ball Fine-pitch BGA (6 x 12 mm)
Top View, Balls Facing Down
B3
C3
D3
E3
F3
G3
H3
B4
C4
D4
E4
F4
G4
H4
B5
C5
D5
E5
F5
G5
H5
B6
C6
D6
E6
F6
G6
H6
B7
C7
D7
E7
F7
G7
H7
B8
C8
D8
E8
F8
G8
H8
RFU
RFU
RFU
VSS
VIO
RFU
RFU
VSS
DQ15
BYTE#
A16
A15
A14
A12
DQ6
DQ13
DQ14
DQ7
A11
A10
A8
DQ4
VCC
DQ12
DQ5
A19
A21
RESET#
DQ3
DQ11
DQ10
DQ2
A20
A18
WP#/ACC
DQ1
DQ9
DQ8
DQ0
A5
A6
A17
A3
A4
A5
A6
A7
A8
RFU
A13
A9
WE#
RY/BY#
A7
B2
C2
D2
E2
F2
G2
H2
VSS
OE#
CE#
A0
A1
A2
A4
A2
A3
B1
C1
D1
E1
F1
G1
H1
RFU
RFU
VIO
RFU
RFU
RFU
RFU
A1
RFU
64-Ball Fortified BGA (11 x 13 mm)
Top View, Balls Facing Down


Số phần tương tự - AM29DL320GT120WDI

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SPANSION
AM29DL320GT120 SPANSION-AM29DL320GT120 Datasheet
1Mb / 58P
   For new designs involving TSOP packages, S29JL032H supercedes Am29DL320G and is the factory-recommended migration path.
More results

Mô tả tương tự - AM29DL320GT120WDI

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advanced Micro Devices
AM29DL322C AMD-AM29DL322C Datasheet
691Kb / 52P
   32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
AM29DL322D AMD-AM29DL322D Datasheet
1Mb / 54P
   32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
logo
SPANSION
AM29DL32XG SPANSION-AM29DL32XG_06 Datasheet
1Mb / 58P
   32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
logo
Advanced Micro Devices
AM29DL32XG AMD-AM29DL32XG Datasheet
1,019Kb / 58P
   32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
AM29DL322D AMD-AM29DL322D_05 Datasheet
1Mb / 56P
   32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
logo
SPANSION
AM29DS32XG SPANSION-AM29DS32XG Datasheet
1,003Kb / 52P
   32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 1.8 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
logo
Advanced Micro Devices
AM29DS323D AMD-AM29DS323D Datasheet
1,013Kb / 54P
   32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 1.8 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
logo
SPANSION
AM29DS320G SPANSION-AM29DS320G Datasheet
711Kb / 54P
   32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 1.8 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
logo
Advanced Micro Devices
AM29DS323D AMD-AM29DS323D_06 Datasheet
1Mb / 56P
   32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 1.8 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
AM29DL16XD AMD-AM29DL16XD_06 Datasheet
1Mb / 57P
   16 Megabit (2 M x 8-Bit/1 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com