công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM139F bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện LM139F
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad voltage comparator
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

LM139F bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - NXP Semiconductors

Back Button LM139F Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors LM139F Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors LM139F Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors LM139F Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors LM139F Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors LM139F Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors LM139F Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors LM139F Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors LM139F Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
LM139/239/239A/339/339A/
LM2901/MC3302
Quad voltage comparator
1995 Nov 27
7
EQUIVALENT CIRCUIT
100k
500pF
10
0.1
µF
20k
50k
20k
V + /2
V +
30k
5.1k
700k
V – /2
+
+ VC
FREQUENCY
CONTROL
VOLTAGE
INPUT
3.0k
OUTPUT 1
OUTPUT 2
+
+
+ VREF HI
+ VIN
2RS
RS
2RS
+ V (12VDC)
10K
LAMP
2N2222
+
+
+
+ 5VDC
360
100
100k
+
+ 5VDC
360
100
100k
+
+ 5VDC
360
100
100k
+
+ 5VDC
360
100
100k
+ VREF 4
+ VREF 3
+ VREF 2
+ VREF 1
VO
+
V+
2.0k
V+
o
VO
1 – 100kHz
CRYSTAL
200k
200k
100k
0.1
µF
Crystal–Controlled Oscillator
Limit Comparator
Two–Decade High–Frequency VCO
Visible Voltage Indicator
+
TTL–to–MOS Logic Converter
NOTES:
V+ = 30VDC
+ 250m VDC < VC = 50VDC
700H < fO = 100kHz
NOTE:
Input of unused comparators should be grounded.
1/4LM339
1/4LM339
1/4LM339
+ VREF LO
5VDC
–12VDC
0.01
µF
V+
+ VREF
(1.4VDC)
10K
1/4LM339
VO
–12V
o
SL00072
Figure 3. Equivalent Circuit


Số phần tương tự - LM139F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM139FK TI-LM139FK Datasheet
518Kb / 19P
[Old version datasheet]   QUAD DIFFERENTIAL COMPARATORS
LM139FK TI-LM139FK Datasheet
587Kb / 23P
[Old version datasheet]   QUAD DIFFERENTIAL COMPARATORS
LM139FK TI-LM139FK Datasheet
743Kb / 25P
[Old version datasheet]   QUAD DIFFERENTIAL COMPARATORS
LM139FK TI1-LM139FK Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   QUAD DIFFERENTIAL COMPARATORS
LM139FK TI-LM139FK Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   QUAD DIFFERENTIAL COMPARATORS
More results

Mô tả tương tự - LM139F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Daewoo Semiconductor
DBL339 DAEWOO-DBL339 Datasheet
268Kb / 6P
   QUAD VOLTAGE COMPARATOR
logo
AUK corp
S339P AUK-S339P Datasheet
284Kb / 3P
   Quad Voltage Comparator
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS2901 TSC-TS2901 Datasheet
133Kb / 6P
   Quad Voltage Comparator
TS339 TSC-TS339 Datasheet
137Kb / 6P
   Quad Voltage Comparator
logo
AUK corp
S339 AUK-S339_1 Datasheet
297Kb / 4P
   Quad Voltage Comparator
S339P AUK-S339P_1 Datasheet
301Kb / 4P
   Quad Voltage Comparator
logo
HTC Korea TAEJIN Techno...
LM339 HTC-LM339_08 Datasheet
113Kb / 4P
   QUAD VOLTAGE COMPARATOR
LM339 HTC-LM339 Datasheet
132Kb / 4P
   QUAD VOLTAGE COMPARATOR
logo
NXP Semiconductors
AU2901 PHILIPS-AU2901 Datasheet
102Kb / 10P
   Quad voltage comparator
2001 Aug 03
logo
AUK corp
S339 AUK-S339 Datasheet
282Kb / 3P
   Quad Voltage Comparator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com