công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ZY7120H-T3 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Power-One

tên linh kiện ZY7120H-T3
Giải thích chi tiết về linh kiện  20A DC-DC Intelligent POL Data Sheet 3V to 13.2V Input 0.5V to 5.5V Output
Download  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  POWER-ONE [Power-One]
Trang chủ  http://www.power-one.com
Logo POWER-ONE - Power-One

ZY7120H-T3 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Power-One

Back Button ZY7120H-T3 Datasheet HTML 4Page - Power-One ZY7120H-T3 Datasheet HTML 5Page - Power-One ZY7120H-T3 Datasheet HTML 6Page - Power-One ZY7120H-T3 Datasheet HTML 7Page - Power-One ZY7120H-T3 Datasheet HTML 8Page - Power-One ZY7120H-T3 Datasheet HTML 9Page - Power-One ZY7120H-T3 Datasheet HTML 10Page - Power-One ZY7120H-T3 Datasheet HTML 11Page - Power-One ZY7120H-T3 Datasheet HTML 12Page - Power-One Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 34 page
background image
ZY7120 20A DC-DC Intelligent POL Data Sheet
3V to 13.2V Input 0.5V to 5.5V Output
5.
Typical Performance Characteristics
5.1
Efficiency Curves
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
0
2468
10
12
14
16
18
20
Output Current, A
Vout=0.5V
Vout=1.2V
Vout=2.5V
Figure 2. Efficiency vs. Load. Vin=3.3V, Fsw=500kHz
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
0
2
4
6
8
101214
161820
Output Current, A
Vout=0.5V
Vout=1.2V
Vout=2.5V
Vout=3.3V
Figure 3. Efficiency vs. Load. Vin=5V, Fsw=500kHz
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Output Current, A
Vout=1.2V
Vout=2.5V
Vout=3.3V
Vout=5.0V
Figure 4. Efficiency vs. Load. Vin=12V, Fsw=500kHz
60
65
70
75
80
85
90
95
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
Output Voltage, V
Vin=3.3V
Vin=5.0V
Vin=12V
Figure 5. Efficiency vs. Output Voltage, Iout=20A,
Fsw=500kHz
REV. 2.1 MAR 14, 2007
www.power-one.com
Page 8 of 34


Số phần tương tự - ZY7120H-T3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diotec Semiconductor
ZY7.5 DIOTEC-ZY7.5 Datasheet
111Kb / 2P
   Silicon-Power-Z-Diodes (non-planar technology)
logo
Continental Device Indi...
ZY7.5 CDIL-ZY7.5 Datasheet
80Kb / 3P
   SILICON GLASS PASSIVATED 2.0 WATT ZENER DIODES
logo
EIC discrete Semiconduc...
ZY7.5 EIC-ZY7.5 Datasheet
43Kb / 2P
   SILICON ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
ZY7.5 VISHAY-ZY7.5 Datasheet
320Kb / 7P
   Zener Diodes
02-May-02
logo
Diotec Semiconductor
ZY7.5 DIOTEC-ZY7.5 Datasheet
90Kb / 2P
   Silicon-Power-Zener Diodes
More results

Mô tả tương tự - ZY7120H-T3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Power-One
ZY7010L POWER-ONE-ZY7010L Datasheet
1Mb / 34P
   10A DC-DC Intelligent POL 3V to 13.2V Input 0.5V to 5.5V Output
ZY7007 POWER-ONE-ZY7007 Datasheet
1Mb / 35P
   7A DC-DC Intelligent POL 3V to 14V Input - 0.5V to 5.5V Output
ZY7015 POWER-ONE-ZY7015 Datasheet
2Mb / 34P
   3V to 13.2V Input 0.5V to 5.5V Output
ZY1120G POWER-ONE-ZY1120G Datasheet
325Kb / 17P
   ZY1120 20A No-Bus POL Data Sheet 3V to 14V Input ??0.5V to 5.5V Output
ZY1015 POWER-ONE-ZY1015 Datasheet
868Kb / 17P
   15A No-Bus POL 3V to 14V Input 0.5V to 5.5V Output
YEV09T06 POWER-ONE-YEV09T06 Datasheet
305Kb / 12P
   6A DC-DC POL Converter 4.5V to 13.8V Input 0.59V to 5.1V Output
YEV09T10 POWER-ONE-YEV09T10 Datasheet
270Kb / 12P
   10A DC-DC POL Converter 4.5V to 13.8V Input 0.59V to 5.1V Output
YEV09T03 POWER-ONE-YEV09T03 Datasheet
318Kb / 10P
   3A DC-DC POL Converter 4.5V to 13.8V Input 0.59V to 5.1V Output
Y5117P POWER-ONE-Y5117P Datasheet
1Mb / 14P
   3.0V to 13.2V Input 0.7V to 3.63V Output
logo
Rohm
BD95602MUV-LB ROHM-BD95602MUV-LB Datasheet
3Mb / 42P
   5.5V to 28V Input, 2ch Synchronous Buck DC/DC Controller
30.May.2017 Rev.003
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com