công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC1428CPA bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Microchip Technology

tên linh kiện TC1428CPA
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.2A Dual High-Speed MOSFET Drivers
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

TC1428CPA bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Microchip Technology

Back Button TC1428CPA Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology TC1428CPA Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology TC1428CPA Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology TC1428CPA Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology TC1428CPA Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology TC1428CPA Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology TC1428CPA Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology TC1428CPA Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology TC1428CPA Datasheet HTML 13Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 14 page
background image
© 2006 Microchip Technology Inc.
DS21393C-page 9
TC1426/TC1427/TC1428
5.0
PACKAGING INFORMATION
5.1
Package Marking Information
Package marking data not available at this time.
5.2
Taping Form
Component Taping Orientation for 8-Pin MSOP Devices
Package
Carrier Width (W)
Pitch (P)
Part Per Full Reel
Reel Size
8-Pin MSOP
12 mm
8 mm
2500
13 in
Carrier Tape, Number of Components Per Reel and Reel Size
Pin 1
User Direction of Feed
Standard Reel Component Orientation
for 713 Suffix Device
W
P
Component Taping Orientation for 8-Pin SOIC (Narrow) Devices
Package
Carrier Width (W)
Pitch (P)
Part Per Full Reel
Reel Size
8-Pin SOIC (N)
12 mm
8 mm
2500
13 in
Carrier Tape, Number of Components Per Reel and Reel Size
Standard Reel Component Orientation
for 713 Suffix Device
Pin 1
User Direction of Feed
P
W


Số phần tương tự - TC1428CPA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TelCom Semiconductor, I...
TC1428CPA TELCOM-TC1428CPA Datasheet
81Kb / 6P
   1.2A DUAL HIGH-SPEED MOSFET DRIVERS
logo
Microchip Technology
TC1428CPA MICROCHIP-TC1428CPA Datasheet
453Kb / 14P
   1.2A Dual High-Speed MOSFET Drivers
2002
TC1428CPA MICROCHIP-TC1428CPA Datasheet
768Kb / 16P
   1.2A Dual High-Speed MOSFET Drivers
2001-2012 11/27/12
More results

Mô tả tương tự - TC1428CPA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
TC1426 MICROCHIP-TC1426 Datasheet
453Kb / 14P
   1.2A Dual High-Speed MOSFET Drivers
2002
logo
TelCom Semiconductor, I...
TC1426 TELCOM-TC1426 Datasheet
81Kb / 6P
   1.2A DUAL HIGH-SPEED MOSFET DRIVERS
logo
Microchip Technology
TC1426 MICROCHIP-TC1426_13 Datasheet
768Kb / 16P
   1.2A Dual High-Speed MOSFET Drivers
2001-2012 11/27/12
logo
Texas Instruments
TPS2811 TI-TPS2811 Datasheet
663Kb / 31P
[Old version datasheet]   DUAL HIGH-SPEED MOSFET DRIVERS
logo
ON Semiconductor
MC34152 ONSEMI-MC34152 Datasheet
151Kb / 12P
   HIGH SPEED DUAL MOSFET DRIVERS
October, 2004 ??Rev. 7
MC34152 ONSEMI-MC34152_14 Datasheet
176Kb / 12P
   High Speed Dual MOSFET Drivers
September, 2014??Rev. 14
logo
Texas Instruments
TPS2811 TI1-TPS2811_15 Datasheet
1Mb / 40P
[Old version datasheet]   DUAL HIGH-SPEED MOSFET DRIVERS
logo
ON Semiconductor
MC34151 ONSEMI-MC34151_04 Datasheet
177Kb / 12P
   High Speed Dual MOSFET Drivers
July, 2004 ??Rev. 4
MC34152PG ONSEMI-MC34152PG Datasheet
228Kb / 12P
   High Speed Dual MOSFET Drivers
November, 2011??Rev. 12
MC34151 ONSEMI-MC34151_13 Datasheet
252Kb / 12P
   High Speed Dual MOSFET Drivers
August, 2013 ??Rev. 9
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com