công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC1426 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Microchip Technology

tên linh kiện TC1426
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.2A Dual High-Speed MOSFET Drivers
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

TC1426 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Microchip Technology

Back Button TC1426_06 Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology TC1426_06 Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology TC1426_06 Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology TC1426_06 Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology TC1426_06 Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology TC1426_06 Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology TC1426_06 Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology TC1426_06 Datasheet HTML 13Page - Microchip Technology TC1426_06 Datasheet HTML 14Page - Microchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 14 page
background image
TC1426/TC1427/TC1428
DS21393C-page 10
© 2006 Microchip Technology Inc.
5.3
Package Dimensions
3° Min.
Pin 1
.260 (6.60)
.240 (6.10)
.045 (1.14)
.030 (0.76)
.070 (1.78)
.040 (1.02)
.400 (10.16)
.348 (8.84)
.200 (5.08)
.140 (3.56)
.150 (3.81)
.115 (2.92)
.110 (2.79)
.090 (2.29)
.022 (0.56)
.015 (0.38)
.040 (1.02)
.020 (0.51)
.015 (0.38)
.008 (0.20)
.310 (7.87)
.290 (7.37)
.400 (10.16)
.310 (7.87)
8-Pin Plastic DIP
Dimensions: inches (mm)
.050 (1.27) Typ.
8
° Max.
Pin 1
.244 (6.20)
.228 (5.79)
.157 (3.99)
.150 (3.81)
.197 (5.00)
.189 (4.80)
.020 (0.51)
.013 (0.33)
.010 (0.25)
.004 (0.10)
.069 (1.75)
.053 (1.35)
.010 (0.25)
.007 (0.18)
.050 (1.27)
.016 (0.40)
8-Pin SOIC
Dimensions: inches (mm)


Số phần tương tự - TC1426_06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TelCom Semiconductor, I...
TC1426COA TELCOM-TC1426COA Datasheet
81Kb / 6P
   1.2A DUAL HIGH-SPEED MOSFET DRIVERS
logo
Microchip Technology
TC1426COA MICROCHIP-TC1426COA Datasheet
453Kb / 14P
   1.2A Dual High-Speed MOSFET Drivers
2002
TC1426COA MICROCHIP-TC1426COA Datasheet
768Kb / 16P
   1.2A Dual High-Speed MOSFET Drivers
2001-2012 11/27/12
logo
TelCom Semiconductor, I...
TC1426CPA TELCOM-TC1426CPA Datasheet
81Kb / 6P
   1.2A DUAL HIGH-SPEED MOSFET DRIVERS
logo
Microchip Technology
TC1426CPA MICROCHIP-TC1426CPA Datasheet
453Kb / 14P
   1.2A Dual High-Speed MOSFET Drivers
2002
More results

Mô tả tương tự - TC1426_06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
TC1426 MICROCHIP-TC1426 Datasheet
453Kb / 14P
   1.2A Dual High-Speed MOSFET Drivers
2002
logo
TelCom Semiconductor, I...
TC1426 TELCOM-TC1426 Datasheet
81Kb / 6P
   1.2A DUAL HIGH-SPEED MOSFET DRIVERS
logo
Microchip Technology
TC1426 MICROCHIP-TC1426_13 Datasheet
768Kb / 16P
   1.2A Dual High-Speed MOSFET Drivers
2001-2012 11/27/12
logo
Texas Instruments
TPS2811 TI-TPS2811 Datasheet
663Kb / 31P
[Old version datasheet]   DUAL HIGH-SPEED MOSFET DRIVERS
logo
ON Semiconductor
MC34152 ONSEMI-MC34152 Datasheet
151Kb / 12P
   HIGH SPEED DUAL MOSFET DRIVERS
October, 2004 ??Rev. 7
MC34152 ONSEMI-MC34152_14 Datasheet
176Kb / 12P
   High Speed Dual MOSFET Drivers
September, 2014??Rev. 14
logo
Texas Instruments
TPS2811 TI1-TPS2811_15 Datasheet
1Mb / 40P
[Old version datasheet]   DUAL HIGH-SPEED MOSFET DRIVERS
logo
ON Semiconductor
MC34151 ONSEMI-MC34151_04 Datasheet
177Kb / 12P
   High Speed Dual MOSFET Drivers
July, 2004 ??Rev. 4
MC34152PG ONSEMI-MC34152PG Datasheet
228Kb / 12P
   High Speed Dual MOSFET Drivers
November, 2011??Rev. 12
MC34151 ONSEMI-MC34151_13 Datasheet
252Kb / 12P
   High Speed Dual MOSFET Drivers
August, 2013 ??Rev. 9
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com