công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5819-B bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện 1N5819-B
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

1N5819-B bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Diodes Incorporated

  1N5819-B Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated 1N5819-B Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated 1N5819-B Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Notes:
6. For packaging details, visit our website at http://www.diodes.com/datasheets/ap02008.pdf
DS23001 Rev. 8 - 2
2 of 3
1N5817-1N5819
www.diodes.com
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
10
40
60
80
100
120
140 150
T , LEAD TEMPERATURE (ºC)
Fig. 1 Forward Current Derating Curve
L
Single Pulse Half-Wave
60 Hz Resistive or Inductive Load
10
100
1000
0.1
1.0
10
100
V , REVERSE VOLTAGE (V)
Fig. 4 Typical Total Capacitance
R
T = 25ºC
j
f=1MHz
V
= 50mV p-p
sig
0
5
10
15
20
25
1
10
100
NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz
Fig. 3 Maximum Non-Repetitive Peak Fwd Surge Current
8.3ms Single Half Sine-Wave
0.1
1.0
10
30
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
V , INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE (V)
Fig. 2 Typical Forward Characteristics
F
1N5817
1N5818
1N5819
T = 25ºC
Pulse Width = 300 ms
2% Duty Cycle
j
Ordering Information
Device
Packaging
Shipping
1N5817-B
DO-41
1K/Bulk
1N5817-T
DO-41
5K/Tape & Reel, 13-inch
1N5818-B
DO-41
1K/Bulk
1N5818-T
DO-41
5K/Tape & Reel, 13-inch
1N5819-B
DO-41
1K/Bulk
1N5819-T
DO-41
5K/Tape & Reel, 13-inch
(Note 6)


Số phần tương tự - 1N5819-B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
1N5819-B DIODES-1N5819-B Datasheet
46Kb / 3P
   Guard Ring Die Construction for Transient Protection
logo
M/A-COM Technology Solu...
1N5819-B MA-COM-1N5819-B Datasheet
586Kb / 4P
   Axial Lead Schottky Diode
logo
List of Unclassifed Man...
1N5819-BP ETC1-1N5819-BP Datasheet
427Kb / 3P
   Halogen free available upon request by adding suffix
More results

Mô tả tương tự - 1N5819-B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Won-Top Electronics
SB120 WTE-SB120 Datasheet
50Kb / 3P
   1.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Diodes Incorporated
SB120 DIODES-SB120_15 Datasheet
87Kb / 3P
   1.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Unisonic Technologies
MBR145 UTC-MBR145 Datasheet
148Kb / 3P
   1.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Diodes Incorporated
1N5817 DIODES-1N5817_15 Datasheet
46Kb / 3P
   1.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Zibo Seno Electronic En...
1N5817 ZSELEC-1N5817 Datasheet
104Kb / 2P
   1.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Diodes Incorporated
B150AE DIODES-B150AE Datasheet
438Kb / 6P
   1.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
January 2020 Rev. 4 - 2
logo
Won-Top Electronics
SR120 WTE-SR120 Datasheet
50Kb / 3P
   1.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Diodes Incorporated
SB120 DIODES-SB120 Datasheet
74Kb / 3P
   1.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS23022 Rev. 4 - 2
1N5817 DIODES-1N5817 Datasheet
44Kb / 2P
   1.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS23001 Rev. 6 - 2
logo
Won-Top Electronics
1N5817 WTE-1N5817 Datasheet
36Kb / 3P
   1.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com