công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KM110BH bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện KM110BH
Giải thích chi tiết về linh kiện  30째 and 70째 angle sensor hybrids
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

KM110BH bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - NXP Semiconductors

Back Button KM110BH Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors KM110BH Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors KM110BH Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors KM110BH Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors KM110BH Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors KM110BH Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors KM110BH Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors KM110BH Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors KM110BH Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
1996 Nov 08
9
Philips Semiconductors
Preliminary specification
30
° and 70° angle sensor hybrids
KM110BH/2430;
KM110BH/2470
PACKAGE OUTLINES
Fig.9 Outline of KM110BH/2430 and KM110BH/2470.
handbook, full pagewidth
0.5
min
0.7
0.05
10.15
0.25
20.3
0.20
0.05
1
0.1
0
11.8
0.25
23.6
0.20
0.05
A
0.8
min
0.8
min
0.55
0.3
(1)
1.1
0.10
0.05
7.61
0.3
2.54 (2)
2.54 (2)
(1)
0.25
0.05
(1)
2.0 max
1.8 max
MBD895
Dimensions in mm.
Area ’A’ free of SMD devices.
(1) Dimension before bath soldering, maximum dimension after bath soldering:
∅ 0.7 mm.
(2) Pitch tolerance:
± 0.2 mm.


Số phần tương tự - KM110BH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
KM110B PHILIPS-KM110B Datasheet
30Kb / 6P
   Magnetic field sensor
November 1994
KM110B/2 PHILIPS-KM110B/2 Datasheet
30Kb / 6P
   Magnetic field sensor
November 1994
More results

Mô tả tương tự - KM110BH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
UDT-455 ETC-UDT-455 Datasheet
456Kb / 6P
   Amplifier Hybrids
logo
Ledil, Inc.
F15684 LEDIL-F15684 Datasheet
2Mb / 6P
   ~70째 wide beam
CP13070 LEDIL-CP13070 Datasheet
2Mb / 5P
   ~30째 30째 rectangular beam
logo
Grayhill, Inc
513360-7 GRAYHILL-513360-7 Datasheet
83Kb / 2P
   PC Mount, 30째 Angle of Throw
logo
Ledil, Inc.
C12097 LEDIL-C12097 Datasheet
5Mb / 6P
   ~70째 wide beam
C13489 LEDIL-C13489 Datasheet
1Mb / 5P
   ~70째 wide beam
CP14876 LEDIL-CP14876 Datasheet
3Mb / 5P
   ~70째 wide beam
C12083 LEDIL-C12083 Datasheet
1Mb / 4P
   ~30째 medium beam and screw installation
CA13045 LEDIL-CA13045_18 Datasheet
10Mb / 5P
   ~70째 very wide beam. Assembly with holder and installation tape.
CA12428 LEDIL-CA12428 Datasheet
6Mb / 7P
   ~70째 wide beam. Assembly with holder and installation tape.
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com