công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD590 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện AD590
Giải thích chi tiết về linh kiện  2-Wire, Current Output Temperature Transducer
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

AD590 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Intersil Corporation

Back Button AD590_02 Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation AD590_02 Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation AD590_02 Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation AD590_02 Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation AD590_02 Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation AD590_02 Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation AD590_02 Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation AD590_02 Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation AD590_02 Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
9
If shorted sensors are possible, a series resistor in series
with the D line will limit the current (shown as R, above: only
one is needed). A six-bit digital word will select one of 64
sensors.
AD590 (64)
+15V
(OPTIONAL)
R
8
13
D
GND V-
7
6
5
14
3
2
1
0
15
16
1
2
COLUMN
SELECT
ENABLE +15V
ROW
SELECT
ENABLE
HI-0548
8-CHANNEL
MUX
V-
GND
3
14
HI-0548
8-CHANNEL
MUX
4
76
5
3
2
1
0
4
3
9
10
11
12
7
6
5
4
10k
Ω 0.1%
VOUT
15 16 1
2
(OPTIONAL)
R
910
11
12
7
6
4
5
8
13
0
1
2
D
FIGURE 17. MULTIPLEXING SENSORS
AD590


Số phần tương tự - AD590_02

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
AD590IH INTERSIL-AD590IH Datasheet
95Kb / 10P
   2-Wire, Current Output Temperature Transducer
August 1997
logo
Analog Devices
AD590J AD-AD590J Datasheet
3Mb / 16P
   Two-Twrminal IC Temperature Transducer
REV. C
AD590JCHIPS AD-AD590JCHIPS Datasheet
3Mb / 16P
   Two-Terminal IC Temperature Transducer
REV. C
AD590JCHIPS AD-AD590JCHIPS Datasheet
3Mb / 16P
   Two-Twrminal IC Temperature Transducer
REV. C
AD590JCHIPS AD-AD590JCHIPS Datasheet
346Kb / 16P
   2-Terminal IC Temperature Transducer
Rev. E
More results

Mô tả tương tự - AD590_02

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
AD590 RENESAS-AD590 Datasheet
631Kb / 10P
   2-Wire, Current Output Temperature Transducer
January 2002
logo
Intersil Corporation
AD590 INTERSIL-AD590 Datasheet
95Kb / 10P
   2-Wire, Current Output Temperature Transducer
August 1997
logo
Analog Devices
TMP17 AD-TMP17 Datasheet
317Kb / 8P
   Low Cost, Current Output Temperature Transducer
REV. 0
AD590JH AD-AD590JH Datasheet
417Kb / 16P
   2-Terminal IC Temperature Transducer
Rev. G
AD590JH883B AD-AD590JH883B Datasheet
411Kb / 16P
   2-Terminal IC Temperature Transducer
Rev. G
AD590KF AD-AD590KF Datasheet
423Kb / 16P
   2-Terminal IC Temperature Transducer
Rev. G
AD590JRZ AD-AD590JRZ Datasheet
346Kb / 16P
   2-Terminal IC Temperature Transducer
Rev. E
logo
Renesas Technology Corp
ISL71590SEH RENESAS-ISL71590SEH Datasheet
608Kb / 17P
   Radiation Hardened, 2-Terminal Temperature Transducer
Sep 14, 2018
logo
Intersil Corporation
ISL71590SEH INTERSIL-ISL71590SEH Datasheet
541Kb / 16P
   Radiation Hardened, 2-Terminal Temperature Transducer.
June 3, 2016
logo
LEM
HO50-S LEM-HO50-S Datasheet
1Mb / 14P
   Current Transducer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com