công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SB1100-A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện SB1100-A
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.0A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

SB1100-A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Diodes Incorporated

  SB1100-A Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated SB1100-A Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Notes:
4. For packaging details, visit our website at http://www.diodes.com/datasheets/ap02008.pdf
DS30116 Rev. 3 - 1
2 of 2
SB170 - SB1100
www.diodes.com
0.1
1.0
10
V , INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE (V)
Fig.2 Typical Forward Characteristics
F
20
0.5
0.1
0.9
1.3
1.7
2.1
T= 25 C
j
°
10
20
30
40
0
1
10
100
NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz
Fig. 3 Max Non-Repetitive Peak Fwd Surge Current
Single Half Sine-Wave
(JEDEC Method)
T = 150 C
j
°
10
100
1000
0.1
1
10
100
V , REVERSE VOLTAGE (V)
Fig. 4 Typical Junction Capacitance
R
T = 25 C
f = 1.0MHz
j
°
0
0.5
1.0
25
50
75
100
125
150
T , LEAD TEMPERATURE ( C)
Fig. 1 Forward Current Derating Curve
L
°
Ordering Information
Device
Packaging
Shipping
SB170-A
DO-41
5K/Ammo Pack
SB170-B
DO-41
1K/Bulk
SB170-T
DO-41
5K/Tape & Reel, 13-inch
SB180-A
DO-41
5K/Ammo Pack
SB180-B
DO-41
1K/Bulk
SB180-T
DO-41
5K/Tape & Reel, 13-inch
SB190-A
DO-41
5K/Ammo Pack
SB190-B
DO-41
1K/Bulk
SB190-T
DO-41
5K/Tape & Reel, 13-inch
SB1100-A
DO-41
5K/Ammo Pack
SB1100-B
DO-41
1K/Bulk
SB1100-T
DO-41
5K/Tape & Reel, 13-inch
(Note 4)


Số phần tương tự - SB1100-A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Gunter Seniconductor Gm...
SB1100-0.9 GSG-SB1100-0.9 Datasheet
382Kb / 1P
   Chips for Schottky Diodes
SB1100-1.1 GSG-SB1100-1.1 Datasheet
299Kb / 1P
   Chips for Schottky Diodes
SB1100-1.3 GSG-SB1100-1.3 Datasheet
250Kb / 1P
   Chips for Schottky Diodes
logo
Nanjing International G...
SB1100-1A-DO-41 DGNJDZ-SB1100-1A-DO-41 Datasheet
295Kb / 2P
   1.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Leshan Radio Company
SB1100-E LRC-SB1100-E Datasheet
181Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 100V Forward Current 1.0A
More results

Mô tả tương tự - SB1100-A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
B1100LB DIODES-B1100LB_15 Datasheet
107Kb / 4P
   1.0A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DFLS1200 DIODES-DFLS1200 Datasheet
382Kb / 3P
   1.0A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS30628 Rev. 3 - 2
SB170 DIODES-SB170 Datasheet
63Kb / 2P
   1.0A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS30116 Rev. B-1
DFLS1100 DIODES-DFLS1100 Datasheet
86Kb / 3P
   1.0A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS30497 Rev. 4 - 2
SB170 DIODES-SB170_15 Datasheet
64Kb / 2P
   1.0A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
B170BQ DIODES-B170BQ Datasheet
393Kb / 5P
   1.0A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
B170Q DIODES-B170Q Datasheet
314Kb / 5P
   1.0A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
B170 DIODES-B170_10 Datasheet
101Kb / 4P
   1.0A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS30018 Rev. 10 - 2
B1100LB DIODES-B1100LB_10 Datasheet
107Kb / 4P
   1.0A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS30077 Rev. 10 - 2
DFLS1150 DIODES-DFLS1150_08 Datasheet
132Kb / 3P
   1.0A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DFLS1200Q DIODES-DFLS1200Q Datasheet
309Kb / 4P
   1.0A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com