công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4007G-T bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện 1N4007G-T
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.0A GLASS PASSIVATED RECTIFIER
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

1N4007G-T bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Diodes Incorporated

  1N4007G-T Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated 1N4007G-T Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated 1N4007G-T Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
DS29002 Rev. 6 - 2
2 of 3
1N4001G/L-1N4007G/L
www.diodes.com
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
0.01
0.1
1.0
V , INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE (V)
Fig.2 Typical Forward Characteristics
F
10
1
10
100
NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz
Fig. 3 Max Non-Repetitive Peak Fwd Surge Current
0
10
20
30
8.3ms Single half sine-wave
V , REVERSE VOLTAGE (V)
Fig.4 Typical Total Capacitance
R
1.0
10
100
1.0
10
100
T = 25ºC
f=1MHz
j
0.1
1.0
10
0
20
40
60
80
100
120
140
T = 25°C
j
T = 100°C
j
100
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE (%)
Fig.5 Typical Reverse Characteristics
40
60
80
100
120
140
160
180
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
T , AMBIENT TEMPERATURE (ºC)
Fig. 1 Forward Current Derating Curve
A


Số phần tương tự - 1N4007G-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
1N4007G-T DIODES-1N4007G-T Datasheet
95Kb / 3P
   1.0A GLASS PASSIVATED RECTIFIER
logo
Won-Top Electronics
1N4007G-T3 WTE-1N4007G-T3 Datasheet
61Kb / 4P
   1.0A GLASS PASSIVATED STANDARD DIODE
1N4007G-TB WTE-1N4007G-TB Datasheet
61Kb / 4P
   1.0A GLASS PASSIVATED STANDARD DIODE
More results

Mô tả tương tự - 1N4007G-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
D1G DIODES-D1G Datasheet
59Kb / 2P
   1.0A GLASS PASSIVATED RECTIFIER
DS29001 Rev. A-2
1N4001G DIODES-1N4001G Datasheet
60Kb / 2P
   1.0A GLASS PASSIVATED RECTIFIER
DS29002 Rev. D-2
D1G DIODES-D1G_1 Datasheet
350Kb / 3P
   1.0A GLASS PASSIVATED RECTIFIER
DS29001 Rev. 3 - 2
1N4001G DIODES-1N4001G_2 Datasheet
62Kb / 3P
   1.0A GLASS PASSIVATED RECTIFIER
DS29002 Rev. 7 - 2
logo
TAITRON Components Inco...
RL101G TAITRON-RL101G Datasheet
188Kb / 5P
   1.0A Glass Passivated Rectifier
logo
Diodes Incorporated
1N4001G DIODES-1N4001G_12 Datasheet
95Kb / 3P
   1.0A GLASS PASSIVATED RECTIFIER
logo
Zibo Seno Electronic En...
1A1G ZSELEC-1A1G Datasheet
91Kb / 2P
   1.0A GLASS PASSIVATED RECTIFIER
1N4001G ZSELEC-1N4001G Datasheet
115Kb / 2P
   1.0A GLASS PASSIVATED RECTIFIER
logo
Diodes Incorporated
1N4001G DIODES-1N4001G_15 Datasheet
95Kb / 3P
   1.0A GLASS PASSIVATED RECTIFIER
logo
Won-Top Electronics
1N4001G WTE-1N4001G Datasheet
53Kb / 3P
   1.0A GLASS PASSIVATED RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com