công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4933 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện 1N4933
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.0A FAST RECOVERY RECTIFIER
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

1N4933 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Diodes Incorporated

  1N4933 Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated 1N4933 Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated 1N4933 Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
DS26002 Rev. 6 - 2
2 of 3
1N4933/L-1N4937/L
www.diodes.com
1
10
100
1
10
100
V , REVERSE VOLTAGE (V)
Fig.4 Typical Junction Capacitance
R
T= 25C
f = 1MHz
j
110
100
0
NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz
Fig. 3 Max Non-Repetitive Peak Fwd Surge Current
10
20
30
Pulse Width
8.3ms Single Half
Sine-Wave
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
0.01
0.1
1.0
10
20
V , INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE (V)
Fig. 2 Typical Forward Characteristics
F
T= 25°C
Pulse Width = 300µs
J
0
25
50
75
100
125
150
175
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
T , AMBIENT TEMPERATURE (ºC)
Fig. 1 Forward Current Derating Curves
A
PC Board Mounted
9.5mm Lead Lengths


Số phần tương tự - 1N4933

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
1N4933 MOTOROLA-1N4933 Datasheet
44Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIERS 50-600 VOLTS 1.0 AMPERE
logo
Digitron Semiconductors
1N4933 DIGITRON-1N4933 Datasheet
92Kb / 2P
   AXIAL-LEAD FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
1N4933 BILIN-1N4933 Datasheet
62Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER
logo
First Silicon Co., Ltd
1N4933 FS-1N4933 Datasheet
517Kb / 2P
   FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIER
logo
Dc Components
1N4933 DCCOM-1N4933 Datasheet
427Kb / 2P
   TECHNICAL SPECIFICATIONS OF FAST RECOVERY RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - 1N4933

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
FR106 DIODES-FR106 Datasheet
58Kb / 2P
   1.0A FAST RECOVERY RECTIFIER
DS26001 Rev. D-3
logo
Torex Semiconductor
XBF10A40S-G TOREX-XBF10A40S-G Datasheet
241Kb / 5P
   1.0A Fast Recovery Rectifier
logo
Diodes Incorporated
PR1001 DIODES-PR1001 Datasheet
62Kb / 2P
   1.0A FAST RECOVERY RECTIFIER
DS26008 Rev. A-2
PR1001 DIODES-PR1001_2 Datasheet
78Kb / 3P
   1.0A FAST RECOVERY RECTIFIER
DS26008 Rev. 4 - 2
logo
Won-Top Electronics
BA157 WTE-BA157 Datasheet
48Kb / 3P
   1.0A FAST RECOVERY RECTIFIER
logo
Torex Semiconductor
XBF10A20S-G TOREX-XBF10A20S-G Datasheet
241Kb / 5P
   1.0A Fast Recovery Rectifier
XBF10A60S-G TOREX-XBF10A60S-G Datasheet
241Kb / 5P
   1.0A Fast Recovery Rectifier
logo
YENYO TECHNOLOGY Co., L...
RS1AF YENYO-RS1AF Datasheet
278Kb / 2P
   1.0A Fast Recovery Rectifier
logo
List of Unclassifed Man...
TF101 ETC2-TF101 Datasheet
130Kb / 4P
   1.0A Fast Recovery Rectifier
logo
TAITRON Components Inco...
RL101F TAITRON-RL101F Datasheet
188Kb / 5P
   1.0A Fast Recovery Rectifier
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com