công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDC37B78X bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - SMSC Corporation

tên linh kiện FDC37B78X
Giải thích chi tiết về linh kiện  Super I/O Controller with ACPI Support, Real Time Clock and Consumer IR
Download  249 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SMSC [SMSC Corporation]
Trang chủ  http://www.smsc.com
Logo SMSC - SMSC Corporation

FDC37B78X bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - SMSC Corporation

Back Button FDC37B78X_07 Datasheet HTML 7Page - SMSC Corporation FDC37B78X_07 Datasheet HTML 8Page - SMSC Corporation FDC37B78X_07 Datasheet HTML 9Page - SMSC Corporation FDC37B78X_07 Datasheet HTML 10Page - SMSC Corporation FDC37B78X_07 Datasheet HTML 11Page - SMSC Corporation FDC37B78X_07 Datasheet HTML 12Page - SMSC Corporation FDC37B78X_07 Datasheet HTML 13Page - SMSC Corporation FDC37B78X_07 Datasheet HTML 14Page - SMSC Corporation FDC37B78X_07 Datasheet HTML 15Page - SMSC Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 249 page
background image
10
PIN
No./QFP
NAME
TOTAL
SYMBOL
BUFFER TYPE
127
Clear to Send 2
1
nCTS2
I
128
Data Terminal Ready
1
nDTR2
O4
125
Data Set Ready 2
1
nDSR2
I
122
Data Carrier Detect 2
1
nDCD2
I
120
Ring Indicator 2
1
nRI2
I
PARALLEL PORT INTERFACE (17)
96-103
Parallel Port Data Bus
8
PD[0:7]
IOP14
95
Printer Select
1
nSLCTIN
OP14
94
Initiate Output
1
nINIT
OP14
110
Auto Line Feed
1
nALF
OP14
111
Strobe Signal
1
nSTROBE
OP14
107
Busy Signal
1
BUSY
I
108
Acknowledge Handshake
1
nACK
I
106
Paper End
1
PE
I
105
Printer Selected
1
SLCT
I
109
Error at Printer
1
nERROR
I
KEYBOARD/MOUSE INTERFACE (6)
70
Keyboard Data
1
KDAT
IOD16
71
Keyboard Clock
1
KCLK
IOD16
72
Mouse Data
1
MDAT
IOD16
73
Mouse Clock
1
MCLK
IOD16
75
Keyboard Reset
1
KBDRST
(Note 2)
O4
76
Gate A20
1
A20M
O4
Note 1
The “n” as the first letter of a signal name indicates an “Active Low” signal.
Note 2
KBDRST is active low.
Note 3
This pin defaults to an output and low.


Số phần tương tự - FDC37B78X_07

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SMSC Corporation
FDC37B78X SMSC-FDC37B78X Datasheet
1Mb / 258P
   Enhanced Super I/O Controller with ACPI Support, Real Time Clock and Consumer IR
More results

Mô tả tương tự - FDC37B78X_07

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SMSC Corporation
FDC37B78X SMSC-FDC37B78X Datasheet
1Mb / 258P
   Enhanced Super I/O Controller with ACPI Support, Real Time Clock and Consumer IR
SIO1036 SMSC-SIO1036 Datasheet
365Kb / 4P
   Super I/O with LPC Interface with FIR and Consumer IR Support
SIO1000 SMSC-SIO1000 Datasheet
210Kb / 5P
   SUPER I/O WITH LPC INTERFACE WITH FIR AND CONSUMER IR SUPPORT
SIO1000 SMSC-SIO1000_07 Datasheet
202Kb / 5P
   Super I/O with LPC Interface with FIR and Consumer IR Support
FDC37B727-NS SMSC-FDC37B727-NS Datasheet
822Kb / 238P
   128 Pin Enhanced Super I/O Controller with ACPI Support
FDC37B72X SMSC-FDC37B72X_07 Datasheet
831Kb / 238P
   128 Pin Enhanced Super I/O Controller with ACPI Support
FDC37B727 SMSC-FDC37B727 Datasheet
1Mb / 244P
   128 Pin Enhanced Super I/O Controller with ACPI Support
logo
Microsemi Corporation
SIO1049 MICROSEMI-SIO1049 Datasheet
199Kb / 6P
   Super I/O with LPC Interface, with IrDA and Microsoft Windows MCE Consumer IR Support
logo
New Japan Radio
NJU6355 NJRC-NJU6355 Datasheet
62Kb / 6P
   SERIAL I/O REAL TIME CLOCK
NJU6350 NJRC-NJU6350 Datasheet
87Kb / 9P
   SERIAL I/O REAL TIME CLOCK
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com