công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5820-B bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện 1N5820-B
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

1N5820-B bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Diodes Incorporated

  1N5820-B Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated 1N5820-B Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Notes:
5. For packaging details, visit our website at http://www.diodes.com/datasheets/ap2008.pdf
DS23003 Rev. 8 - 2
2 of 2
1N5820-1N5822
www.diodes.com
0
1
2
3
4
10
50
100
150
T , LEAD TEMPERATURE (ºC)
Fig. 1 Forward Current Derating Curve
L
Single Phase Half-Wave
60 Hz Resistive or Inductive
Load 9.5mm Lead Length
10
100
1000
0.1
1.0
10
100
V , REVERSE VOLTAGE (V)
Fig.4 Typical Total Capacitance
R
T = 25ºC
j
f = 1MHz
V
= 50m Vp-p
sig
0
20
40
60
80
100
1
10
100
NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz
Fig. 3 Peak Forward Surge Current
8.3ms Single Half Sine-Wave
JEDEC Method
T= T
J
J(max)
0.1
1.0
10
30
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
1.1
V , INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE (V)
Fig. 2 Typical Forward Voltage Characteristics
F
Device
Packaging
Shipping
1N5820-B
DO-201AD
500 Bulk
1N5820-T
DO-201AD
1.2K/Tape & Reel, 13-inch
1N5821-B
DO-201AD
500 Bulk
1N5821-T
DO-201AD
1.2K/Tape & Reel, 13-inch
1N5822-B
DO-201AD
500 Bulk
1N5822-T
DO-201AD
1.2K/Tape & Reel, 13-inch
Ordering Information (Note 5)


Số phần tương tự - 1N5820-B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
1N5820-B DIODES-1N5820-B Datasheet
56Kb / 3P
   3.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
DS23003 Rev. 9 - 2
logo
Micro Commercial Compon...
1N5820-BP MCC-1N5820-BP Datasheet
489Kb / 4P
   3 Amp Schottky Barrier Rectifier 20 - 40 Volts
More results

Mô tả tương tự - 1N5820-B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
1N5820 DIODES-1N5820 Datasheet
51Kb / 2P
   3.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
DS23003 Rev. 7 - 2
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SR320 LUGUANG-SR320 Datasheet
199Kb / 2P
   3.0A Schottky Barrier Rectifiers
logo
Diodes Incorporated
1N5820 DIODES-1N5820_15 Datasheet
56Kb / 3P
   3.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
1N5820 DIODES-1N5820_10 Datasheet
56Kb / 3P
   3.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
DS23003 Rev. 9 - 2
logo
Mospec Semiconductor
SR32 MOSPEC-SR32 Datasheet
232Kb / 3P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(3.0A,20-60V)
MS20 MOSPEC-MS20 Datasheet
234Kb / 3P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(3.0A,20-40V)
logo
SUNMATE electronic Co.,...
1N5820 SUNMATE-1N5820 Datasheet
77Kb / 2P
   3.0A Axial Leaded Schottky Barrier Rectifiers
logo
Mospec Semiconductor
SR37 MOSPEC-SR37 Datasheet
227Kb / 3P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(3.0A,70-100V)
logo
SUNMATE electronic Co.,...
31DQ05 SUNMATE-31DQ05 Datasheet
1Mb / 3P
   3.0A Axial Leaded Schottky Barrier Rectifiers
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
PFM340-ALS PACELEADER-PFM340-ALS Datasheet
625Kb / 4P
   3.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS -40V- 200V
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com