công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CA3310 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện CA3310
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS, 10-Bit, A/D Converters with Internal Track and Hold
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

CA3310 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Intersil Corporation

  CA3310 Datasheet HTML 1Page - Intersil Corporation CA3310 Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation CA3310 Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation CA3310 Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation CA3310 Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation CA3310 Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation CA3310 Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation CA3310 Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation CA3310 Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 16 page
background image
3
Typical Application Schematics
+5V SUPPLY
0.1
µF CER
D
START CONVERSATION
RESET FLAG
HIGH BYTE ENABLE
LOW BYTE ENABLE
OUTPUT DATA
DATA READY FLAG
2MHz CLOCK
NC
AD
D
ADJUST
100
-1V
A
0.1
VDD
STRT
DRST
OEM
OEL
D0 - D9
DRDY
CLK
REXT
VSS
VAA+
VREF+
CA3310/A
VREF-
VAA-
VIN
47pF
R5
10K
1
2
3
4
5
6
7
8
CA3140
8
ICL7663S
3
1
6
4
5
A
A
R2
R3
ADJUST
GAIN
100
Ω ±10%
4.5V
75V
5K
28.7K
A
100
+8V
OPTIONAL
VDD
R4
+
VIN
-
R1
TO
+15V
CLAMP
A
A
0.1
A
+
4.7
µF
TAN
+
A
A
4.7
µF
TAN
UNLESS NOTED,
ALL RESISTORS =
1% METAL FILM,
POTS = 10 TURN, CERMET
D = DIGITAL GROUND
A = ANALOG GROUND
TO
-15V
OFFSET
+
-
INPUT RANGE
R1
R2
R3
R4
R5
0V To 2.5V
4.99K
9.09K
OPEN
4.99K
9.09K
0V To 5V
4.99K
4.53K
OPEN
4.99K
4.53K
0V To 10V
10K
4.53K
OPEN
10K
4.53K
-2.5V To +2.5V
4.99K
9.09K
9.09K
4.99K
4.53K
-5V To +5V
10K
9.09K
9.09K
10K
4.53K
CA3310, CA3310A


Số phần tương tự - CA3310

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
CA3310 INTERSIL-CA3310 Datasheet
120Kb / 15P
   CMOS, 10-Bit, A/D Converters with Internal Track and Hold
August 1997
CA3310A INTERSIL-CA3310A Datasheet
120Kb / 15P
   CMOS, 10-Bit, A/D Converters with Internal Track and Hold
August 1997
CA3310AD INTERSIL-CA3310AD Datasheet
120Kb / 15P
   CMOS, 10-Bit, A/D Converters with Internal Track and Hold
August 1997
CA3310AE INTERSIL-CA3310AE Datasheet
120Kb / 15P
   CMOS, 10-Bit, A/D Converters with Internal Track and Hold
August 1997
CA3310AM INTERSIL-CA3310AM Datasheet
120Kb / 15P
   CMOS, 10-Bit, A/D Converters with Internal Track and Hold
August 1997
More results

Mô tả tương tự - CA3310

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
CA3310 INTERSIL-CA3310 Datasheet
120Kb / 15P
   CMOS, 10-Bit, A/D Converters with Internal Track and Hold
August 1997
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX163 MAXIM-MAX163 Datasheet
563Kb / 14P
   CMOS 12-Bit A/D Converters With Track-and-Hold
MAX177 MAXIM-MAX177 Datasheet
132Kb / 4P
   CMOS 10-Bit A/D Converter with Track-and-Hold
logo
Intersil Corporation
HI5810 INTERSIL-HI5810 Datasheet
423Kb / 12P
   CMOS 10 Microsecond, 12-Bit, Sampling A/D Converter with Internal Track and Hold
HI5810 INTERSIL-HI5810_01 Datasheet
762Kb / 13P
   CMOS 10 Microsecond, 12-Bit, Sampling A/D Converter with Internal Track and Hold
HI5812 INTERSIL-HI5812 Datasheet
427Kb / 13P
   CMOS 20 Microsecond, 12-Bit, Sampling A/D Converter with Internal Track and Hold
HI5812 INTERSIL-HI5812_05 Datasheet
365Kb / 16P
   CMOS 20 Microsecond, 12-Bit, Sampling A/D Converter with Internal Track and Hold
logo
Renesas Technology Corp
HI5812 RENESAS-HI5812 Datasheet
1Mb / 16P
   CMOS 20 Microsecond, 12-Bit, Sampling A/D Converter with Internal Track and Hold
logo
Intersil Corporation
HI5813 INTERSIL-HI5813 Datasheet
153Kb / 11P
   CMOS 3.3V, 25 Microsecond, 12-Bit, Sampling A/D Converter with Internal Track and Hold
HI5813 INTERSIL-HI5813_01 Datasheet
476Kb / 12P
   CMOS 3.3V, 25 Microsecond, 12-Bit, Sampling A/D Converter with Internal Track and Hold
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com