công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LC0406FC36C bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Protek Devices

tên linh kiện LC0406FC36C
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW CAPACITANCE FLIP CHIP ARRAY
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PROTEC [Protek Devices]
Trang chủ  http://www.protekdevices.com
Logo PROTEC - Protek Devices

LC0406FC36C bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Protek Devices

  LC0406FC36C Datasheet HTML 1Page - Protek Devices LC0406FC36C Datasheet HTML 2Page - Protek Devices LC0406FC36C Datasheet HTML 3Page - Protek Devices LC0406FC36C Datasheet HTML 4Page - Protek Devices LC0406FC36C Datasheet HTML 5Page - Protek Devices LC0406FC36C Datasheet HTML 6Page - Protek Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
6
05158.R6 2/07
www.protekdevices.com
LC0406FC3.3C
thru
LC0406FC36C
0406 PACKAGE OUTLINE & DIMENSIONS
COPYRIGHT © ProTek Devices 2007
SPECIFICATIONS: ProTek reserves the right to change the electrical and or mechanical characteristics described herein without notice (except JEDEC).
DESIGN CHANGES: ProTek reserves the right to discontinue product lines without notice, and that the final judgement concerning selection and specifications is the buyer’s
and that in furnishing engineering and technical assistance, ProTek assumes no responsibility with respect to the selection or specifications of such products.
ProTek Devices
2929 South Fair Lane, Tempe, AZ 85282
Tel: 602-431-8101 Fax: 602-431-2288
E-Mail: sales@protekdevices.com
Web Site: www.protekdevices.com
TAPE & REEL ORDERING NOMENCLATURE
1. Surface mount product is taped and reeled in accordance with EIA 481.
2.
8mm Plastic Tape: 7 Inch Reels - 5,000 pieces per reel. OrderingSuffix: -T75-1, i.e., LC0406FC05C-T75-1.
3.
8mm Paper Tape: 7 Inch Reels - 5,000 pieces per reel. Ordering Suffix: -T75-2, i.e., LC0406FC05C-T75-2.
4. Suffix - LF = Lead-Free,
i.e., LC0406FC05C-LF-T75-1.
Outline & Dimensions: Rev 3 - 11/02, 06023
A
F
G
H
I
0.51
0.15 SQ
0.71
0.99
0.51
0.020
0.006 SQ
0.028
0.039
0.020
DIM
MILLIMETERS
INCHES
PACKAGE DIMENSIONS
NOTES:
1. Controlling dimensions in inches.
2. Decimal tolerances for mounting pad
and outline: .xxx ± 0.05mm (± 0.002”).
3.
Preferred: Using 0.1mm (0.004”) stencil.
MOUNTING PAD LAYOUT - Option 2
TAPE & REEL ORIENTATION
NOTE:
1. Top view of tape. Solder bumps are face down in tape
package.
Triple Die - 0406
SOLDER PRINT
0.014” [0.36] DIA.
A
I
SOLDER MASK
DIE
SOLDER
BUMPS
COPPER CONTACTS
0.009” [0.23] DIA.


Số phần tương tự - LC0406FC36C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Protek Devices
LC0406FC36C PROTEC-LC0406FC36C Datasheet
120Kb / 6P
   LOW CAPACITANCE FLIP CHIP ARRAY
LC0406FC36C PROTEC-LC0406FC36C Datasheet
622Kb / 9P
   200w low capacitance flip chip tvs array
LC0406FC36C PROTEC-LC0406FC36C Datasheet
624Kb / 9P
   200W LOW CAPACITANCE FLIP CHIP TVS ARRAY
More results

Mô tả tương tự - LC0406FC36C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Protek Devices
LC0404FC PROTEC-LC0404FC Datasheet
116Kb / 6P
   LOW CAPACITANCE FLIP CHIP ARRAY
ESD4-LFC PROTEC-ESD4-LFC_07 Datasheet
69Kb / 4P
   LOW CAPACITANCE FLIP CHIP ARRAY
LC0406FC PROTEC-LC0406FC Datasheet
120Kb / 6P
   LOW CAPACITANCE FLIP CHIP ARRAY
LC0408FC3.3C PROTEC-LC0408FC3.3C_07 Datasheet
84Kb / 6P
   LOW CAPACITANCE FLIP CHIP ARRAY
ESD4-LFC PROTEC-ESD4-LFC Datasheet
96Kb / 4P
   LOW CAPACITANCE FLIP CHIP ARRAY
LC0408FC PROTEC-LC0408FC Datasheet
123Kb / 6P
   LOW CAPACITANCE FLIP CHIP ARRAY
ULC0406FC33C PROTEC-ULC0406FC33C Datasheet
118Kb / 6P
   UNBUMPED LOW CAPACITANCE FLIP CHIP ARRAY
ULLC0402FC33C PROTEC-ULLC0402FC33C Datasheet
102Kb / 5P
   UNBUMPED LOW CAPACITANCE FLIP CHIP ARRAY
ULLC0408FC05C PROTEC-ULLC0408FC05C_07 Datasheet
76Kb / 6P
   UNBUMPED LOW CAPACITANCE FLIP CHIP ARRAY
ULC0402FC33C PROTEC-ULC0402FC33C Datasheet
102Kb / 5P
   UNBUMPED LOW CAPACITANCE FLIP CHIP ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com