công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM1117F-XX bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co.

tên linh kiện LM1117F-XX
Giải thích chi tiết về linh kiện  1A L.D.O. VOLTAGE REGULATOR
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HTC [HTC Korea TAEJIN Technology Co.]
Trang chủ  http://www.htckorea.co.kr
Logo HTC - HTC Korea TAEJIN Technology Co.

LM1117F-XX bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co.

Back Button LM1117F-XX Datasheet HTML 3Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co. LM1117F-XX Datasheet HTML 4Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co. LM1117F-XX Datasheet HTML 5Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co. LM1117F-XX Datasheet HTML 6Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co. LM1117F-XX Datasheet HTML 7Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co. LM1117F-XX Datasheet HTML 8Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co. LM1117F-XX Datasheet HTML 9Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co. LM1117F-XX Datasheet HTML 10Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co. LM1117F-XX Datasheet HTML 11Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
1A L.D.O. VOLTAGE REGULATOR
LM1117S/RS/F
APPLICATION CIRCUITS
Figure 1.
Figure 2.
1A Current Output
Typical Adjustable Regulator
Figure 3. Negative Supply
FLOATING INPUT
Jan. 2007 - Rev 1.0
HTC
7
VIN
C1
LM1117
IN
ADJ
OUT
LOAD
R1
VIN
C1
LM1117
IN
ADJ
IADJ
50㎂
OUT
R1
C2
R2
VOUT
VREF
VOUT=VREF(1+R2/R1)+IADJR2
LM1117S-50
IN
OUT
GND
VIN
+
+
100㎌
10㎌
VOUT=-5V


Số phần tương tự - LM1117F-XX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
HTC Korea TAEJIN Techno...
LM1117F-1.2V HTC-LM1117F-1.2V Datasheet
385Kb / 12P
   1A L.D.O VOLTAGE REGULATOR Output Current up to 1 A
LM1117F-1.5V HTC-LM1117F-1.5V Datasheet
385Kb / 12P
   1A L.D.O VOLTAGE REGULATOR Output Current up to 1 A
LM1117F-1.8V HTC-LM1117F-1.8V Datasheet
385Kb / 12P
   1A L.D.O VOLTAGE REGULATOR Output Current up to 1 A
LM1117F-2.5V HTC-LM1117F-2.5V Datasheet
385Kb / 12P
   1A L.D.O VOLTAGE REGULATOR Output Current up to 1 A
LM1117F-2.85V HTC-LM1117F-2.85V Datasheet
385Kb / 12P
   1A L.D.O VOLTAGE REGULATOR Output Current up to 1 A
More results

Mô tả tương tự - LM1117F-XX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
HTC Korea TAEJIN Techno...
LM1117Q HTC-LM1117Q Datasheet
302Kb / 11P
   1A L.D.O VOLTAGE REGULATOR Qualified to AEC-Q100 Standard
LM27150 HTC-LM27150 Datasheet
811Kb / 11P
   1.5A Very L.D.O Voltage Regulator
LM1117 HTC-LM1117 Datasheet
385Kb / 12P
   1A L.D.O VOLTAGE REGULATOR Output Current up to 1 A
LM29150 HTC-LM29150 Datasheet
1Mb / 7P
   1.5A Very L.D.O Voltage Regulator
LM39100 HTC-LM39100_10 Datasheet
348Kb / 11P
   1.5A Very L.D.O Voltage Regulator
LM29150 HTC-LM29150_09 Datasheet
806Kb / 11P
   1.5A Very L.D.O Voltage Regulator
LM1589 HTC-LM1589 Datasheet
147Kb / 4P
   2.7A, 1.2V L.D.O. VOLTAGE REGULATOR
LM1086 HTC-LM1086 Datasheet
177Kb / 8P
   1.5A L.D.O. VOLTAGE REGULATOR (Adjustable & Fixed)
LM1084 HTC-LM1084 Datasheet
255Kb / 7P
   5A L.D.O. VOLTAGE REGULATOR (Adjustable & Fixed)
LM1085 HTC-LM1085 Datasheet
311Kb / 8P
   3A L.D.O. VOLTAGE REGULATOR (Adjustable & Fixed)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com