công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM-3116 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - SIRENZA MICRODEVICES

tên linh kiện STM-3116
Giải thích chi tiết về linh kiện  2100 - 2500 MHz High Linearity Active Transmit Mixer
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIRENZA [SIRENZA MICRODEVICES]
Trang chủ  
Logo SIRENZA - SIRENZA MICRODEVICES

STM-3116 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - SIRENZA MICRODEVICES

  STM-3116 Datasheet HTML 1Page - SIRENZA MICRODEVICES STM-3116 Datasheet HTML 2Page - SIRENZA MICRODEVICES STM-3116 Datasheet HTML 3Page - SIRENZA MICRODEVICES STM-3116 Datasheet HTML 4Page - SIRENZA MICRODEVICES STM-3116 Datasheet HTML 5Page - SIRENZA MICRODEVICES STM-3116 Datasheet HTML 6Page - SIRENZA MICRODEVICES  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
522 Almanor Ave., Sunnyvale, CA 94085
Phone: (800) SMI-MMIC
http://www.sirenza.com
6
EDS102201 Rev B
STM-3116 SiGe Active Transmit Mixer
- for intermodulation tests, IF
sources are needed in addition to
an IF combiner. The suggested
tone spacing is 1MHz.
IF
Match
IF
-20dBm
IF+
IF-
LO
Match
LO+
LO-
LO
+1dBm
STM-3116
RF
Match
RF-
RF
OUT
RF+
- for intermodulation tests, IF
sources are needed in addition to
an IF combiner. The suggested
tone spacing is 1MHz.
IF
Match
IF
-20dBm
IF+
IF-
IF
Match
IF
-20dBm
IF+
IF-
LO
Match
LO+
LO-
LO
+1dBm
LO
Match
LO+
LO-
LO
+1dBm
STM-3116
RF
Match
RF-
RF
OUT
RF+
RF
Match
RF-
RF
OUT
RF+
SiGe Transmit Mixer: General Test Set-Up


Số phần tương tự - STM-3116

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
STM-3116 ETC1-STM-3116 Datasheet
187Kb / 6P
   2100 - 2500 MHz High Linearity Active Transmit Mixer
More results

Mô tả tương tự - STM-3116

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
STM-3116 ETC1-STM-3116 Datasheet
187Kb / 6P
   2100 - 2500 MHz High Linearity Active Transmit Mixer
logo
ATMEL Corporation
ATR0787 ATMEL-ATR0787 Datasheet
184Kb / 12P
   High Linearity Active Transmit Mixer for 2100 MHz to 2500 MHz
logo
SIRENZA MICRODEVICES
STM-2116 SIRENZA-STM-2116 Datasheet
181Kb / 6P
   1800 - 2100 MHz High Linearity Active Transmit Mixer
logo
ATMEL Corporation
ATR0786 ATMEL-ATR0786 Datasheet
184Kb / 12P
   High Linearity Active Transmit Mixer for 1800 MHz to 2100 MHz
logo
List of Unclassifed Man...
STM-1116 ETC-STM-1116 Datasheet
180Kb / 6P
   800 - 1000 MHz High Linearity Active Transmit Mixer
logo
SIRENZA MICRODEVICES
STM-1116 SIRENZA-STM-1116 Datasheet
182Kb / 6P
   800 - 1000 MHz High Linearity Active Transmit Mixer
logo
Stanford Microdevices
STM-2016 STANFORD-STM-2016 Datasheet
134Kb / 7P
   1800 - 2200 MHz High Linearity Silicon Germanium Active Transmit Mixer
logo
SIRENZA MICRODEVICES
SRM-2016 SIRENZA-SRM-2016 Datasheet
374Kb / 9P
   1700 - 2300 MHz High Linearity Active Receive Mixer
SRM-1016 SIRENZA-SRM-1016 Datasheet
222Kb / 6P
   800 - 1000 MHz High Linearity Active Receive Mixer
logo
Linear Technology
LT5521 LINER-LT5521 Datasheet
269Kb / 16P
   Very High Linearity Active Mixer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com