công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UA741UFKB bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Texas Instruments

tên linh kiện UA741UFKB
Giải thích chi tiết về linh kiện  GENERAL-PURPOSE OPERATIONAL AMPLIFIERS
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

UA741UFKB bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Texas Instruments

  UA741UFKB Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments UA741UFKB Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments UA741UFKB Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments UA741UFKB Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments UA741UFKB Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments UA741UFKB Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments UA741UFKB Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments UA741UFKB Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments UA741UFKB Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 19 page
background image
µA741, µA741Y
GENERAL-PURPOSE OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS094B – NOVEMBER 1970 – REVISED SEPTEMBER 2000
2
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
AVAILABLE OPTIONS
PACKAGED DEVICES
CHIP
TA
SMALL
OUTLINE
(D)
CHIP
CARRIER
(FK)
CERAMIC
DIP
(J)
CERAMIC
DIP
(JG)
PLASTIC
DIP
(P)
TSSOP
(PW)
FLAT
PACK
(U)
CHIP
FORM
(Y)
0
°C to 70°C
µA741CD
µA741CP
µA741CPW
µA741Y
–40
°C to 85°C
µA741ID
µA741IP
–55
°C to 125°C
µA741MFK
µA741MJ
µA741MJG
µA741MU
The D package is available taped and reeled. Add the suffix R (e.g.,
µA741CDR).
schematic
IN –
IN+
VCC+
VCC –
OUT
OFFSET N1
OFFSET N2
Transistors
22
Resistors
11
Diode
1
Capacitor
1
Component Count


Số phần tương tự - UA741UFKB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
UA741 STMICROELECTRONICS-UA741 Datasheet
490Kb / 11P
   GENERAL-PURPOSE SINGLE OP-AMPs
logo
Texas Instruments
UA741 TI-UA741 Datasheet
423Kb / 19P
[Old version datasheet]   GENERAL-PURPOSE OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
STMicroelectronics
UA741 STMICROELECTRONICS-UA741 Datasheet
315Kb / 11P
   General-purpose single operational amplifier
logo
Texas Instruments
UA741 TI1-UA741 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   General-Purpose Operational Amplifiers
logo
Fairchild Semiconductor
UA741 FAIRCHILD-UA741 Datasheet
1Mb / 9P
   Frequency-Compensated Operational Amplifier
More results

Mô tả tương tự - UA741UFKB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
UA709C TI-UA709C Datasheet
93Kb / 6P
[Old version datasheet]   GENERAL-PURPOSE OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Rohm
BD1321G ROHM-BD1321G_16 Datasheet
728Kb / 23P
   General Purpose Operational Amplifiers
logo
Texas Instruments
UA741 TI-UA741 Datasheet
423Kb / 19P
[Old version datasheet]   GENERAL-PURPOSE OPERATIONAL AMPLIFIERS
UA741CPSRG4 TI-UA741CPSRG4 Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   GENERAL-PURPOSE OPERATIONAL AMPLIFIERS
UA741MU TI-UA741MU Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   GENERAL-PURPOSE OPERATIONAL AMPLIFIERS
UA748C TI-UA748C Datasheet
118Kb / 8P
[Old version datasheet]   GENERAL-PURPOSE OPERATIONAL AMPLIFIERS
UA741 TI1-UA741 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   General-Purpose Operational Amplifiers
RC4136 TI-RC4136 Datasheet
83Kb / 5P
[Old version datasheet]   QUAD GENERAL-PURPOSE OPERATIONAL AMPLIFIERS
RC4558 TI-RC4558 Datasheet
57Kb / 11P
[Old version datasheet]   DUAL GENERAL-PURPOSE OPERATIONAL AMPLIFIERS
MC1458 TI-MC1458 Datasheet
81Kb / 5P
[Old version datasheet]   DUAL GENERAL-PURPOSE OPERATIONAL AMPLIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com