công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC12009 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC12009
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual Modulus Prescaler
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC12009 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Motorola, Inc

Back Button MC12009 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC12009 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC12009 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC12009 Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC12009 Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MC12009 Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc MC12009 Datasheet HTML 11Page - Motorola, Inc MC12009 Datasheet HTML 12Page - Motorola, Inc MC12009 Datasheet HTML 13Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 15 page
background image
MC12009 MC12011 MC12013
9
MOTOROLA RF/IF DEVICE DATA
SWITCHING CHARACTERISTICS
Ch
t
i ti
Sb l
Pin
MC12009, MC12011, MC12013
TEST VOLTAGES/WAVEFORMS APPLIED TO PINS LISTED BELOW:
Ch
t
i ti
Sb l
Pin
Under
–30
°C
+25
°C
+85
°C
Uit
Pulse
Pulse
Pulse
VIHmin
VILmin
VF
VEE
VCC
Characteristic
Symbol
Under
Test
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
Unit
Pulse
Gen.1
Pulse
Gen.2
Pulse
Gen.3
VIHmin
{
VILmin
{
VF
–3.0 V
VEE
–3.0 V
VCC
+2.0
Propagation Delay
(See Figures 3 and 5)
t15+ 2+
t15+ 2–
t5+ 7+
t5– 7–
2
2
7
7
8.1
7.5
8.4
6.5
8.1
7.5
8.1
6.5
8.9
8 2
8.9
7.1
ns
15
15
A
A
11,12,13
11,12,13
9,10
9,10
8
8
8
8
1,6,16
1,6,16
1,6,16
1,6,16
Setup Time
(See Figures 4 and 5)
tsetup1
tsetup2
11
9
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
ns
ns
15
15
*
*
*
11,12,13
9,10
*
8
8
1,6,16
1,6,16
Release Time
(See Figures 4 and 5)
trel1
trel2
11
9
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
ns
ns
15
15
*
*
*
11,12,13
9.10
*
8
8
1,6,16
1,6,16
Toggle Frequency
(See Figure 6)
MC12009 : 5/6
MC12011 : 8/9
MC12013 : 10/11
fmax
2
440
500
500
480
550
550
440
500
500
MHz
11
11
11
8
8
8
16
16
16
*Test inputs sequentially, with Pulse Generator 2 or 3 as indicated connected to input under test, and the voltage indicated applied to the other input(s) of the same type ( i.e., MECL or MTTL).
{V
–30
°C
+25
°C
+85
°C
{VIHmin
+ 1.03
+ 1.115
+ 1.20
Vdc
{VILmin
+ 0.175
+ 0.200
+ 0.235
Vdc
Figure 3. AC Voltage Waveforms
MTTL
Out
+In
Q (Pin 3)
Q (Pin 2)
VILmin
VIHmin
–1.5 V
t+ –
t++
20%
80%
50%
50%
50%
50%
t––
t++
Pulse
Generator
1
Pulse
Generator
3
Divide by 5
— MC12009
Divide by 8
— MC12011
Divide by 10 — MC12013
Divide by 6
— MC12009
Divide by 9
— MC12011
Divide by 11 — MC12013
tsetup1
tsetup2
+1.5 V
50
%
50%
50%
80%
80%
80%
80%
20%
20%
20%
20%
90%
90%
10%
10%
trel2
–1.5 V
VIHmin
VILmin
VIHmin
VILmin
0 V
VEE
trel1
50%
Pulse
Generator
1
Pulse
Generator
2
Q (Pin 2)
Figure 4. Setup and Release Time Waveforms
Pulse
Generator
3
Pulse
Generator
1
Pulse
Generator
2
Q (Pin 2)
VIHmin
VILmin
VIHmin
VILmin
0 V
VEE


Số phần tương tự - MC12009

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LANSDALE Semiconductor ...
MC12009D LANSDALE-MC12009D Datasheet
1Mb / 14P
   MECL PLL Components Dual Modulus Prescaler
MC12009D LANSDALE-MC12009D Datasheet
246Kb / 14P
   MECL PLL Components Dual Modulus Prescaler
MC12009P LANSDALE-MC12009P Datasheet
1Mb / 14P
   MECL PLL Components Dual Modulus Prescaler
MC12009P LANSDALE-MC12009P Datasheet
246Kb / 14P
   MECL PLL Components Dual Modulus Prescaler
More results

Mô tả tương tự - MC12009

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML12015 LANSDALE-ML12015 Datasheet
310Kb / 4P
   Dual Modulus Prescaler
logo
Freescale Semiconductor...
MC12019 FREESCALE-MC12019 Datasheet
237Kb / 3P
   Dual Modulus Prescaler
logo
Motorola, Inc
MC12015 MOTOROLA-MC12015 Datasheet
240Kb / 3P
   Dual Modulus Prescaler
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML12019 LANSDALE-ML12019 Datasheet
958Kb / 4P
   Dual Modulus Prescaler
ML12019 LANSDALE-ML12019_08 Datasheet
171Kb / 4P
   Dual Modulus Prescaler
ML12015 LANSDALE-ML12015_08 Datasheet
135Kb / 4P
   Dual Modulus Prescaler
logo
Motorola, Inc
MC12018 MOTOROLA-MC12018 Datasheet
53Kb / 4P
   520MHz Dual Modulus Prescaler
MC12022A MOTOROLA-MC12022A Datasheet
74Kb / 8P
   1.1GHz Dual Modulus Prescaler
MC12026A MOTOROLA-MC12026A Datasheet
66Kb / 6P
   1.1GHz Dual Modulus Prescaler
logo
ON Semiconductor
MC12026A ONSEMI-MC12026A_06 Datasheet
130Kb / 6P
   1.1 GHz Dual Modulus Prescaler
January, 2006 ??Rev. 8
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com