công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL064CDBR bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TL064CDBR
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW-POWER JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
Download  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TL064CDBR bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button TL064CDBR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TL064CDBR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TL064CDBR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TL064CDBR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TL064CDBR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TL064CDBR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TL064CDBR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TL064CDBR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TL064CDBR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 39 page
background image
TL061, TL061A, TL061B, TL062, TL062A
TL062B, TL064, TL064A, TL064B
LOW POWER JFET INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS078J − NOVEMBER 1978 − REVISED SEPTEMBER 2004
9
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION
VI
RL = 2 kΩ
CL = 100 pF
OUT
Figure 1. Unity-Gain Amplifier
VI
10 k
1 k
RL
CL = 100 pF
OUT
Figure 2. Gain-of-10 Inverting Amplifier
N2
N1
100 k
1.5 k
VCC−
TL061
IN−
OUT
IN+
Figure 3. Input Offset-Voltage Null Circuit


Số phần tương tự - TL064CDBR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TL064CDBR TI-TL064CDBR Datasheet
1Mb / 42P
[Old version datasheet]   LOW-POWER JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL064CDBR TI-TL064CDBR Datasheet
1Mb / 42P
[Old version datasheet]   LOW-POWER JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL064CDBRE4 TI-TL064CDBRE4 Datasheet
1Mb / 42P
[Old version datasheet]   LOW-POWER JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL064CDBRE4 TI-TL064CDBRE4 Datasheet
1Mb / 42P
[Old version datasheet]   LOW-POWER JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL064CDBRG4 TI-TL064CDBRG4 Datasheet
1Mb / 42P
[Old version datasheet]   LOW-POWER JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
More results

Mô tả tương tự - TL064CDBR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TL061 TI-TL061 Datasheet
369Kb / 23P
[Old version datasheet]   LOW-POWER JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL061 TI-TL061_09 Datasheet
1Mb / 42P
[Old version datasheet]   LOW-POWER JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Motorola, Inc
MC35181 MOTOROLA-MC35181 Datasheet
417Kb / 9P
   LOW POWER JFET INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
ON Semiconductor
LF441C ONSEMI-LF441C Datasheet
209Kb / 10P
   LOW POWER JFET INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
1996 Rev 0
logo
Texas Instruments
TL061 TI-TL061_10 Datasheet
1Mb / 42P
[Old version datasheet]   LOW-POWER JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Motorola, Inc
TL062 MOTOROLA-TL062 Datasheet
207Kb / 12P
   LOW POWER JFET INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Texas Instruments
TL061 TI1-TL061 Datasheet
2Mb / 52P
[Old version datasheet]   Low-Power JFET-Input Operational Amplifiers
logo
ON Semiconductor
TL062 ONSEMI-TL062 Datasheet
207Kb / 12P
   LOW POWER JFET INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
1996 REV 5
logo
Texas Instruments
TL061 TI-TL061_V01 Datasheet
2Mb / 52P
[Old version datasheet]   TL06xx Low-Power JFET-Input Operational Amplifiers
logo
ON Semiconductor
TL071C ONSEMI-TL071C Datasheet
169Kb / 8P
   LOW NOISE, JFET INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
1997 REV 1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com