công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LM317DCYG3 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments |
|
|
LM317DCYG3 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments |
9 / 22 page www.ti.com C1 0.1 µF C2 1 µF R1 240 Ω INPUT OUTPUT ADJUST LM317 VI INPUT OUTPUT ADJUST VO LM317 R2 720 Ω R3 120 Ω R4 1 k Ω Output Adjust R1 1.2 k Ω R2 20 k Ω INPUT OUTPUT ADJUST LM317 VO VI INPUT OUTPUT ADJUST LM317 VO(1) VI INPUT OUTPUT ADJUST LM317 VO(1) VI INPUT OUTPUT ADJUST LM317 VO(1) VI R1 120 Ω R2 1 k Ω (1) Minimum load current from each output is 10 mA. All output voltages are within 200 mV of each other. LM317 3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR SLVS044R – SEPTEMBER 1997 – REVISED APRIL 2007 APPLICATION INFORMATION (continued) Figure 5. Tracking Preregulator Circuit Figure 6. 1.25-V to 20-V Regulator Circuit With Minimum Program Current Figure 7. Adjusting Multiple On-Card Regulators With a Single Control 9 Submit Documentation Feedback |
Số phần tương tự - LM317DCYG3 |
|
Mô tả tương tự - LM317DCYG3 |