công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL431QDBVR bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TL431QDBVR
Giải thích chi tiết về linh kiện  ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATORS
Download  61 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TL431QDBVR bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button TL431QDBVR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TL431QDBVR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TL431QDBVR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TL431QDBVR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TL431QDBVR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TL431QDBVR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TL431QDBVR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TL431QDBVR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TL431QDBVR Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 61 page
background image
TL431, TL431A, TL431B
TL432, TL432A, TL432B
ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATORS
SLVS543J − AUGUST 2004 − REVISED DECEMBER 2005
10
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
symbol
REF
CATHODE
ANODE
functional block diagram
CATHODE
REF
ANODE
+
_
Vref
equivalent schematic
ANODE
REF
CATHODE
2.4 k
7.2 k
3.28 k
20 pF
4 k
1 k
800
800
800
20 pF
150
10 k
† All component values are nominal.


Số phần tương tự - TL431QDBVR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TL431QDBVR TI-TL431QDBVR Datasheet
795Kb / 41P
[Old version datasheet]   ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATORS
TL431QDBVR TI1-TL431QDBVR Datasheet
2Mb / 77P
[Old version datasheet]   Precision Programmable Reference
TL431QDBVR TI-TL431QDBVR Datasheet
787Kb / 40P
[Old version datasheet]   ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATORS
TL431QDBVR TI1-TL431QDBVR Datasheet
2Mb / 82P
[Old version datasheet]   Precision Programmable Reference
TL431QDBVR TI-TL431QDBVR Datasheet
1Mb / 56P
[Old version datasheet]   ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATORS
More results

Mô tả tương tự - TL431QDBVR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
BCD Semiconductor Manuf...
AN431 BCDSEMI-AN431 Datasheet
130Kb / 14P
   ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATORS
logo
Cystech Electonics Corp...
TL431XM3 CYSTEKEC-TL431XM3 Datasheet
162Kb / 5P
   Adjustable Precision Shunt Regulators
logo
NXP Semiconductors
TL431C PHILIPS-TL431C Datasheet
189Kb / 16P
   Adjustable precision shunt regulators
1997 Feb 25
logo
Diodes Incorporated
AN431 DIODES-AN431 Datasheet
361Kb / 13P
   ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATORS
logo
Cystech Electonics Corp...
TL431M3 CYSTEKEC-TL431M3 Datasheet
198Kb / 6P
   Adjustable Precision Shunt Regulators
logo
Texas Instruments
TL431B TI-TL431B Datasheet
787Kb / 40P
[Old version datasheet]   ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATORS
logo
List of Unclassifed Man...
431L ETC-431L Datasheet
92Kb / 3P
   ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATORS
logo
Bookly Micro electronic
BM431 BOOKLY-BM431 Datasheet
171Kb / 10P
   ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATORS
logo
Cystech Electonics Corp...
TL431SKA3 CYSTEKEC-TL431SKA3 Datasheet
453Kb / 9P
   Adjustable Precision Shunt Regulators
logo
BCD Semiconductor Manuf...
AS431 BCDSEMI-AS431 Datasheet
159Kb / 17P
   ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATORS
AZ431-A BCDSEMI-AZ431-A Datasheet
185Kb / 2P
   ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATORS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com