công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC12079 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Texas Instruments

tên linh kiện MC12079
Giải thích chi tiết về linh kiện  MECL PLL COMPONENTS /64/128/256 PRESCALER
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

MC12079 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Texas Instruments

  MC12079 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments MC12079 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments MC12079 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments MC12079 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
MC12079
2
MOTOROLA RF/IF DEVICE DATA
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (VCC = 4.5 to 5.5 V; TA = –40 to 85°C, unless otherwise noted.)
Parameter
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Toggle Frequency (Sine Wave)
ft
0.25
3.4
2.8
GHz
Supply Current Output (Pin 2)
ICC
9.0
11.5
mA
Input Voltage Sensitivity
250–500 MHz
500–2800 MHz
Vin
400
100
1000
1000
mVpp
Divide Ratio Control Input High (SW)
VIH
VCC
VCC
VCC
V
Divide Ratio Control Input Low (SW)
VIL
Open
Open
Open
Output Voltage Swing
(CL = 12 pF; RL = 1.2 kΩ; IO = 2.7 mA)1
(CL = 12 pF; RL = 2.2 kΩ; IO = 1.5 mA)2
(CL = 12 pF; RL = 3.9 kΩ; IO = 0.85 mA)3
Vout
1.0
1.6
Vpp
NOTES: 1. Divide ratio of
÷64 at 2.8 GHz.
2. Divide ratio of
÷128 at 2.8 GHz.
3. Divide ratio of
÷256 at 2.8 GHz.
DQB
CQ
DQ
CQB
DQB
C
Q
In
In
Out
Figure 1. Logic Diagram (MC12079)
DQ
CQB
DQB
C
Q
DQB
CQ
DQB
CQ
DQB
CQ
SW2
SW1
Figure 2. AC Test Circuit
SINE WAVE GENERATOR
50
C1
C2
C3
VCC = 4.5 to 5.5 V
CL
RL
VCC
IN
IN
GND
OUT
EXTERNAL COMPONENTS
C1 = C2 = 1000 pF
C3 = 0.1
µF
CL = 12 pF (Including Scope and Jig Capacitance)
RL = 1.2 kΩ (for ÷64 at 2.8 GHz)
SW2
SW1


Số phần tương tự - MC12079

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LANSDALE Semiconductor ...
MC12079D LANSDALE-MC12079D Datasheet
392Kb / 4P
   2.8 GHz Prescaler MECL PLL Components 첨64/128/256 Prescaler
MC12079D LANSDALE-MC12079D Datasheet
111Kb / 4P
   2.8 GHz Prescaler MECL PLL Components
MC12079P LANSDALE-MC12079P Datasheet
392Kb / 4P
   2.8 GHz Prescaler MECL PLL Components 첨64/128/256 Prescaler
MC12079P LANSDALE-MC12079P Datasheet
111Kb / 4P
   2.8 GHz Prescaler MECL PLL Components
More results

Mô tả tương tự - MC12079

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML12079 LANSDALE-ML12079 Datasheet
392Kb / 4P
   2.8 GHz Prescaler MECL PLL Components 첨64/128/256 Prescaler
logo
Motorola, Inc
MC12089 MOTOROLA-MC12089 Datasheet
74Kb / 4P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64/128 PRESCALER
MC12066 MOTOROLA-MC12066 Datasheet
142Kb / 4P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64/256 PRESCALER
MC12038A MOTOROLA-MC12038A Datasheet
87Kb / 5P
   MECL PLL COMPONENTS 첨127/128, 첨255/256 DUAL MODULUS PRESCALER
MC12023 MOTOROLA-MC12023 Datasheet
67Kb / 2P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64 PRESCALER
MC12076 MOTOROLA-MC12076 Datasheet
84Kb / 3P
   MECL PLL COMPONENTS 첨256 PRESCALER
MC12078 MOTOROLA-MC12078 Datasheet
85Kb / 3P
   MECL PLL COMPONENTS 첨256 PRESCALER
MC12075 MOTOROLA-MC12075 Datasheet
74Kb / 3P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64 PRESCALER
MC12074 MOTOROLA-MC12074 Datasheet
89Kb / 3P
   MECL PLL COMPONENTS 첨256 PRESCALER
MC12098 MOTOROLA-MC12098 Datasheet
98Kb / 5P
   MECL PLL COMPONENTS 첨8192 PRESCALER
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com