công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD4050BF bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Harris Corporation

tên linh kiện CD4050BF
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS Hex Buffer/Converters
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HARRIS [Harris Corporation]
Trang chủ  http://www.harris.com
Logo HARRIS - Harris Corporation

CD4050BF bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Harris Corporation

  CD4050BF Datasheet HTML 1Page - Harris Corporation CD4050BF Datasheet HTML 2Page - Harris Corporation CD4050BF Datasheet HTML 3Page - Harris Corporation CD4050BF Datasheet HTML 4Page - Harris Corporation CD4050BF Datasheet HTML 5Page - Harris Corporation CD4050BF Datasheet HTML 6Page - Harris Corporation CD4050BF Datasheet HTML 7Page - Harris Corporation CD4050BF Datasheet HTML 8Page - Harris Corporation CD4050BF Datasheet HTML 9Page - Harris Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
4
Input High Voltage, VIH Min
CD4050B
4.5
-
5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
-
-
V
9-
10
7
7
7
7
7
-
-
V
13.5
-
15
11
11
11
11
11
-
-
V
Input Current, IIN Max
-
0,18
18
±0.1
±0.1
±1
±1-
±10-5
±0.1
µA
DC Electrical Specifications
(Continued)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
LIMITS AT INDICATED TEMPERATURE (oC)
UNITS
-55
-40
85
125
25
VO
(V)
VIN
(V)
VCC (V)
MIN
TYP
MAX
AC Electrical Specifications
TA = 25
oC, Input t
r, tf = 20ns, CL = 50pF, RL = 200kΩ
PARAMETER
TEST CONDITIONS
LIMITS (ALL PACKAGES)
UNITS
VIN
VCC
TYP
MAX
Propagation Delay Time
Low to High, tPLH
CD4049UB
5
5
60
120
ns
10
10
32
65
ns
10545
90
ns
15
15
25
50
ns
15545
90
ns
Propagation Delay Time
Low to High, tPLH
CD4050B
5
5
70
140
ns
10
10
40
80
ns
10545
90
ns
15
15
30
60
ns
15540
80
ns
Propagation Delay Time
High to Low, tPHL
CD4049UB
5
5
32
65
ns
10
10
20
40
ns
10515
30
ns
15
15
15
30
ns
15510
20
ns
Propagation Delay Time
High to Low, tPHL
CD4050B
5
5
55
110
ns
10
10
22
55
ns
10
5
50
100
ns
15
15
15
30
ns
15
5
50
100
ns
Transition Time, Low to High, tTLH
5
5
80
160
ns
10
10
40
80
ns
15
15
30
60
ns
Transition Time, High to Low, tTHL
5
5
30
60
ns
10
10
20
40
ns
15
15
15
30
ns
Input Capacitance, CIN
CD4049UB
-
-
15
22.5
pF
Input Capacitance, CIN
CD4050B
-
-
5
7.5
pF
CD4049UB, CD4050B


Số phần tương tự - CD4050BF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
CD4050BF TI-CD4050BF Datasheet
77Kb / 18P
[Old version datasheet]   CMOS HEX BUFFERS/CONVERTERS
CD4050BF TI-CD4050BF Datasheet
1Mb / 38P
[Old version datasheet]   CMOS Hex Buffer Converters
CD4050BF TI1-CD4050BF Datasheet
1Mb / 37P
[Old version datasheet]   CMOS Hex Buffer/Converters
CD4050BF3A TI-CD4050BF3A Datasheet
77Kb / 18P
[Old version datasheet]   CMOS HEX BUFFERS/CONVERTERS
CD4050BF3A TI1-CD4050BF3A Datasheet
1Mb / 38P
[Old version datasheet]   CMOS to DTL/TTL Hex Converter
More results

Mô tả tương tự - CD4050BF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
JM3851005554BEA TI-JM3851005554BEA Datasheet
1Mb / 38P
[Old version datasheet]   CMOS Hex Buffer Converters
logo
Unisonic Technologies
UCD4049B UTC-UCD4049B Datasheet
210Kb / 5P
   CMOS HEX BUFFER/CONVERTERS
logo
Texas Instruments
CD4049UBDE4 TI1-CD4049UBDE4 Datasheet
1Mb / 38P
[Old version datasheet]   CMOS Hex Buffer/Converters
CD4049UB TI1-CD4049UB_15 Datasheet
1Mb / 37P
[Old version datasheet]   CMOS Hex Buffer/Converters
logo
Unisonic Technologies
UCD4050B UTC-UCD4050B Datasheet
196Kb / 5P
   CMOS HEX BUFFER/CONVERTERS
UCD4049B UTC-UCD4049B_15 Datasheet
243Kb / 5P
   CMOS HEX BUFFER/CONVERTERS
UCD4050B UTC-UCD4050B_15 Datasheet
196Kb / 5P
   CMOS HEX BUFFER/CONVERTERS
logo
STMicroelectronics
HCC4009UB STMICROELECTRONICS-HCC4009UB Datasheet
302Kb / 13P
   HEX BUFFER/CONVERTERS
logo
Texas Instruments
CD4503B TI1-CD4503B_15 Datasheet
913Kb / 15P
[Old version datasheet]   Cmos Hex Buffer
logo
Intersil Corporation
CD4503BMS INTERSIL-CD4503BMS Datasheet
74Kb / 8P
   CMOS Hex Buffer
December 1992
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com