công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM26LS31CNSRG4 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

tên linh kiện AM26LS31CNSRG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVER
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

AM26LS31CNSRG4 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button AM26LS31CNSRG4 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments AM26LS31CNSRG4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments AM26LS31CNSRG4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments AM26LS31CNSRG4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments AM26LS31CNSRG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments AM26LS31CNSRG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments AM26LS31CNSRG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments AM26LS31CNSRG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments AM26LS31CNSRG4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 18 page
background image
www.ti.com
TYPICAL CHARACTERISTICS
VI − Enable G Input Voltage − V
OUTPUT VOLTAGE
vs
ENABLE G INPUT VOLTAGE
VCC = 5.25 V
VCC = 5 V
VCC = 4.75 V
Load = 470
Ω to GND
TA = 25°C
See Note A
4
3
2
1
0
0
1
2
3
VI − Enable G Input Voltage − V
OUTPUT VOLTAGE
vs
ENABLE G INPUT VOLTAGE
VCC = 5 V
Load = 470
Ω to GND
See Note A
TA = 70°C
TA = 0°C
TA = 25°C
4
3
2
1
0
0
1
2
3
VI − Enable G Input Voltage − V
OUTPUT VOLTAGE
vs
ENABLE G INPUT VOLTAGE
VCC = 5.25 V
VCC = 5 V
VCC = 4.75 V
4
3
2
1
0
0
1
2
3
5
6
Load = 470
Ω to VCC
TA = 25°C
See Note B
VI − Enable G Input Voltage − V
OUTPUT VOLTAGE
vs
ENABLE G INPUT VOLTAGE
TA = 25°C
TA = 0°C
TA = 70°C
4
3
2
1
0
0
1
2
3
5
6
VCC = 5 V
Load = 470
Ω to VCC
See Note B
AM26LS31C, AM26LS31M
QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVER
SLLS114I – JANUARY 1979 – REVISED FEBRUARY 2006
Figure 2.
Figure 3.
Figure 4.
Figure 5.
A.
The A input is connected to VCC during testing of the Y outputs and to ground during testing of the Z outputs.
B.
The A input is connected to ground during testing of the Y outputs and to VCC during testing of the Z outputs.
6
Submit Documentation Feedback


Số phần tương tự - AM26LS31CNSRG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
AM26LS31CNSRG4 TI-AM26LS31CNSRG4 Datasheet
813Kb / 21P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE DIFFRENTIAL LINE DRIVER
AM26LS31CNSRG4 TI-AM26LS31CNSRG4 Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVER
More results

Mô tả tương tự - AM26LS31CNSRG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN75174 TI-SN75174 Datasheet
139Kb / 9P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVER
AM26C31 TI-AM26C31_10 Datasheet
620Kb / 21P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVER
AM26C31-EP TI1-AM26C31-EP Datasheet
178Kb / 11P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVER
MC3487 TI-MC3487_06 Datasheet
392Kb / 12P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVER
SN75ALS172A TI-SN75ALS172A Datasheet
109Kb / 7P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVER
SN75ALS192 TI-SN75ALS192 Datasheet
156Kb / 11P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVER
AM26LS31 TI1-AM26LS31_16 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   Quadruple Differential Line Driver
AM26C31 TI-AM26C31_08 Datasheet
633Kb / 20P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVER
SN75ALS174A TI1-SN75ALS174A_18 Datasheet
1Mb / 19P
[Old version datasheet]   Quadruple Differential Line Driver
5962-7802301Q2A TI-5962-7802301Q2A Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVER
SN75ALS174ADWR TI1-SN75ALS174ADWR Datasheet
839Kb / 14P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com