công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HEF-40106BP bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện HEF-40106BP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hex inverting Schmitt trigger
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

HEF-40106BP bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors

  HEF-40106BP Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors HEF-40106BP Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors HEF-40106BP Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors HEF-40106BP Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors HEF-40106BP Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors HEF-40106BP Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors HEF-40106BP Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
January 1995
3
Philips Semiconductors
Product specification
Hex inverting Schmitt trigger
HEF40106B
gates
DC CHARACTERISTICS
VSS = 0 V; Tamb =25 °C
VDD
V
SYMBOL
MIN.
TYP.
MAX.
Hysteresis
5
0,5
0,8
V
voltage
10
VH
0,7
1,3
V
15
0,9
1,8
V
Switching levels
5
2
3,0
3,5
V
positive-going
10
VP
3,7
5,8
7
V
input voltage
15
4,9
8,3
11
V
negative-going
5
1,5
2,2
3
V
input voltage
10
VN
3
4,5
6,3
V
15
4
6,5
10,1
V
Fig.4 Transfer characteristic.
Fig.5
Waveforms showing definition of
VP,VN and VH, where VN and VP are
between limits of 30% and 70%.


Số phần tương tự - HEF-40106BP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
HEF4000B PHILIPS-HEF4000B Datasheet
77Kb / 5P
   Dual 3-input NOR gate and inverter
January 1995
HEF4000BD PHILIPS-HEF4000BD Datasheet
77Kb / 5P
   Dual 3-input NOR gate and inverter
January 1995
HEF4000BF PHILIPS-HEF4000BF Datasheet
77Kb / 5P
   Dual 3-input NOR gate and inverter
January 1995
HEF4000BN PHILIPS-HEF4000BN Datasheet
77Kb / 5P
   Dual 3-input NOR gate and inverter
January 1995
HEF4000BP PHILIPS-HEF4000BP Datasheet
77Kb / 5P
   Dual 3-input NOR gate and inverter
January 1995
More results

Mô tả tương tự - HEF-40106BP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74ALVC14 PHILIPS-74ALVC14 Datasheet
92Kb / 16P
   Hex inverting Schmitt trigger
Rev. 03-15 February 2005
logo
Fairchild Semiconductor
MM74HC14 FAIRCHILD-MM74HC14 Datasheet
91Kb / 8P
   Hex Inverting Schmitt Trigger
MM74HCT14 FAIRCHILD-MM74HCT14 Datasheet
87Kb / 6P
   Hex Inverting Schmitt Trigger
logo
NXP Semiconductors
74AHC14 PHILIPS-74AHC14 Datasheet
103Kb / 16P
   Hex inverting Schmitt trigger
1999 Sep 27
74AHC14D-T NXP-74AHC14D-T Datasheet
123Kb / 16P
   Hex inverting Schmitt trigger
Rev. 05-4 May 2009
74AHC_AHCT14 PHILIPS-74AHC_AHCT14_15 Datasheet
123Kb / 16P
   Hex inverting Schmitt trigger
Rev. 05-4 May 2009
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC14-Q100 NEXPERIA-74HC14-Q100 Datasheet
271Kb / 17P
   Hex inverting Schmitt trigger
Rev. 7 - 13 August 2021
74LV14 NEXPERIA-74LV14 Datasheet
259Kb / 15P
   Hex inverting Schmitt trigger
Rev. 9 - 14 September 2021
74LV14A NEXPERIA-74LV14A Datasheet
239Kb / 13P
   Hex inverting Schmitt trigger
Rev. 4 - 29 April 2021
logo
NXP Semiconductors
74HCT14 PHILIPS-74HCT14 Datasheet
120Kb / 23P
   Hex inverting Schmitt trigger
2003 Oct 30
logo
Fairchild Semiconductor
MM74HCT14 FAIRCHILD-MM74HCT14_05 Datasheet
94Kb / 7P
   Hex Inverting Schmitt Trigger
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com