công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5400 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện 1N5400
Giải thích chi tiết về linh kiện  General Purpose Rectifiers
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

1N5400 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  1N5400 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor 1N5400 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor 1N5400 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
. 2001 Fairchild Semiconductor Corporation
1N5400-1N5408, Rev C1, June 2006
General Purpose Rectifiers
(continued)
Typical Characteristics
25
50
75
100
125
150
175
200
0
1
2
3
4
Ambient Temperature [ºC]
9.5mm LEAD LENGTH
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
0.01
0.1
1
5
10
100
Forward Voltage, V
F [V]
Pulse Width = 200
∝S
1% Duty Cycle
T = 25 C
º
J
0.1
1
5
10
50 100
1
5
10
50
100
Reverse Voltage, V
R [V]
12
5
10
20
50
100
0
40
80
120
160
200
Number of Cycles at 60Hz
T = 105 C
º
A
0
20406080
100
120
140
0.1
1
10
100
Percent of Rated Peak Reverse Voltage [%]
T = 25 C
º
A
Figure 1. Forward Current Derating Curve
Figure 2. Forward Voltage Characteristics
Figure 3. Non-Repetitive Surge Current
Figure 4. Reverse Current vs Reverse Voltage
Figure 5. Total Capacitance


Số phần tương tự - 1N5400

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
1N5400 MOTOROLA-1N5400 Datasheet
44Kb / 2P
   STANDARD RECOVERY RECTIFIERS 50-1000 VOLTS 3.0 AMPERE
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1N5400 TSC-1N5400 Datasheet
228Kb / 2P
   3.0 AMPS. Silicon Rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
1N5400 DIOTEC-1N5400 Datasheet
61Kb / 2P
   Si-Rectifiers - Si-Gleichrichter
logo
SAMYANG ELECTRONICS CO....
1N5400 SAMYANG-1N5400 Datasheet
457Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
logo
Taiwan Memory Technolog...
1N5400 TMT-1N5400 Datasheet
173Kb / 4P
   3A, 50V - 1000V Silicon Rectifiers
More results

Mô tả tương tự - 1N5400

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shindengen Electric Mfg...
S25VB60 SHINDENGEN-S25VB60 Datasheet
158Kb / 5P
   GENERAL PURPOSE RECTIFIERS
U6KBA80R SHINDENGEN-U6KBA80R Datasheet
170Kb / 6P
   GENERAL PURPOSE RECTIFIERS
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
QG501C SECOS-QG501C_15 Datasheet
341Kb / 2P
   General Purpose Rectifiers
logo
Shindengen Electric Mfg...
LN25XB60 SHINDENGEN-LN25XB60 Datasheet
178Kb / 6P
   GENERAL PURPOSE RECTIFIERS
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
BY251 TAYCHIPST-BY251 Datasheet
623Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE RECTIFIERS
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
H1N400X HSMC-H1N400X Datasheet
23Kb / 2P
   General Purpose Rectifiers
logo
Shindengen Electric Mfg...
S1WBA60S SHINDENGEN-S1WBA60S Datasheet
171Kb / 5P
   General purpose rectifiers
logo
Compact Technology Corp...
GS2A CTC-GS2A Datasheet
90Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE RECTIFIERS
logo
Fairchild Semiconductor
1N5393 FAIRCHILD-1N5393_13 Datasheet
138Kb / 5P
   General-Purpose Rectifiers
logo
Comchip Technology
CGR1A7-HF COMCHIP-CGR1A7-HF Datasheet
85Kb / 3P
   General Purpose Rectifiers
logo
NXP Semiconductors
PS07J PHILIPS-PS07J Datasheet
51Kb / 9P
   General purpose rectifiers
Rev. 02-26 July 2004
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com